データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

FTK04N15T データシート(PDF) 3 Page - First Silicon Co., Ltd

部品番号. FTK04N15T
部品情報  N -Channel Power MOSFET
ダウンロード  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  FS [First Silicon Co., Ltd]
ホームページ  http://www.firstsilicon.co.kr/
Logo FS - First Silicon Co., Ltd

FTK04N15T Datasheet(HTML) 3 Page - First Silicon Co., Ltd

  FTK04N15T データシート HTML 1Page - First Silicon Co., Ltd FTK04N15T データシート HTML 2Page - First Silicon Co., Ltd FTK04N15T データシート HTML 3Page - First Silicon Co., Ltd FTK04N15T データシート HTML 4Page - First Silicon Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
2016. 05. 10
3/4
FTK04N15T
Revision No : 0
Typical Electrical and Thermal Characteristics (Curves)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1E-3
0.01
0.1
1
5
0
5
10
15
20
0
4
8
12
16
20
12
3
45
6
0
50
100
150
200
250
300
2
4
6
8
10
0
100
200
300
400
500
6
4
2
0
0
4
8
12
16
20
25
50
75
100
125
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Pulsed
Pulsed
T
a=100
V
SD
I
S ——
T
a=25
SOURCE TO DRA N VOLTAGE V
SD
(V)
V
GS=4V,5V,6V
V
GS=3.2V
V
GS=3.5V
Output Characteristics
V
GS=3V
DRAIN TO SOURCE VOLTAGE V
DS
(V)
T
a=25
Pulsed
V
GS=10V
T
a=25
Pulsed
DRA N CURRENT I
D
(A)
I
D
——
R
DS(ON)
T
a=100
T
a=25
GATE TO SOURCE VOLTAGE V
GS
(V)
V
GS
——
R
DS(ON)
I
D=4A
V
DS=10V
Pulsed
GATE TO SOURCE VOLTAGE V
GS
(V)
Transfer Characteristics
T
a=100
T
a=25
I
D=250uA
Threshold Voltage
JUNCTION TEMPERATURE T
j
( )


Html ページ

1  2  3  4 


Datasheet Download

Go To PDF Page


リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn