データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

FTK04N15T データシート(PDF) 4 Page - First Silicon Co., Ltd

部品番号. FTK04N15T
部品情報  N -Channel Power MOSFET
ダウンロード  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  FS [First Silicon Co., Ltd]
ホームページ  http://www.firstsilicon.co.kr/
Logo FS - First Silicon Co., Ltd

FTK04N15T Datasheet(HTML) 4 Page - First Silicon Co., Ltd

  FTK04N15T データシート HTML 1Page - First Silicon Co., Ltd FTK04N15T データシート HTML 2Page - First Silicon Co., Ltd FTK04N15T データシート HTML 3Page - First Silicon Co., Ltd FTK04N15T データシート HTML 4Page - First Silicon Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
2016. 05. 10
4/4
FTK04N15T
Revision No : 0
Min.
Max.
Min.
Max.
A
——
1.800
——
0.071
A1
0.020
0.100
0.001
0 004
A2
1.500
1.700
0.059
0 067
b
0.660
0.840
0.026
0 033
b1
2.900
3.100
0.114
0.122
c
0.230
0.350
0.009
0 014
D
6.300
6.700
0.248
0.264
E
6.700
7.300
0.264
0.287
E1
3.300
3.700
0.130
0.146
e
L
0.750
——
0.030
——
θ
10°
10°
Symbol
Dimensions In Millimeters
Dimensions In Inches
2.300(BSC)
0.091(BSC)
SOT-223 Package Outline Dimensions
SOT-223 Suggested Pad Layout


Html ページ

1  2  3  4 


Datasheet Download

Go To PDF Page


リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn