データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

FTK04N15T データシート(PDF) 1 Page - First Silicon Co., Ltd

部品番号. FTK04N15T
部品情報  N -Channel Power MOSFET
ダウンロード  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  FS [First Silicon Co., Ltd]
ホームページ  http://www.firstsilicon.co.kr/
Logo FS - First Silicon Co., Ltd

FTK04N15T Datasheet(HTML) 1 Page - First Silicon Co., Ltd

  FTK04N15T データシート HTML 1Page - First Silicon Co., Ltd FTK04N15T データシート HTML 2Page - First Silicon Co., Ltd FTK04N15T データシート HTML 3Page - First Silicon Co., Ltd FTK04N15T データシート HTML 4Page - First Silicon Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
2016. 05. 10
1/4
SEMICONDUCTOR
TECHNICAL DATA
FTK04N15T
Revision No : 0
N-Channel Power MOSFET
GENERAL DESCRIPTION
This FTK04N15T use advanced trench technology and
design to provide excellent RDS(ON) with low gate charge.
It can be used in a wide variety of applications.
FEATURE
High density cell design for ultra low RDS(ON)
Fully characterized avalanche voltage and current
Excellent package for good heat dissipation
Maximum ratings (Ta=25℃ unless other wise oted)
Parameter
Symbol
Value
Unit
Drain-Source Voltage
VDS
150
Gate-Source Voltage
VGS
±20
V
Continuous Drain Current
ID
4
Pulsed Drain Current(note1)
IDM
16
A
Thermal Resistance from Junction to Ambient
RθJA
125
℃/W
JunctionTemperature
TJ
150
Maximum lead temperure for soldering purposes ,
1/8”from case for 5 seconds
TL
260
MARKING
T04N15= Device code
EQUIVALENT CIRCUIT
V(BR)DSS
RDS(on)MAX
ID
150V
4A
160mΩ@10V
SOT-223
1. GATE
2. DRAIN
3. SOURCE
1
2
3
T04N15
151
Storage Temperature Range
TSTG
-55~+150
151=Code


Html ページ

1  2  3  4 


Datasheet Download

Go To PDF Page


リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn