データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

FTK15N10D データシート(PDF) 1 Page - First Silicon Co., Ltd

部品番号. FTK15N10D
部品情報  N-Channel Power MOSFET
ダウンロード  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  FS [First Silicon Co., Ltd]
ホームページ  http://www.firstsilicon.co.kr/
Logo FS - First Silicon Co., Ltd

FTK15N10D Datasheet(HTML) 1 Page - First Silicon Co., Ltd

  FTK15N10D データシート HTML 1Page - First Silicon Co., Ltd FTK15N10D データシート HTML 2Page - First Silicon Co., Ltd FTK15N10D データシート HTML 3Page - First Silicon Co., Ltd FTK15N10D データシート HTML 4Page - First Silicon Co., Ltd FTK15N10D データシート HTML 5Page - First Silicon Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
2015. 01. 10
1/5
SEMICONDUCTOR
TECHNICAL DATA
FTK15N10D
Revision No : 0
FTK15N10D
N-Channel Power MOSFET
GENERAL DESCRIPTION
The FTK15N10D provide excellent RDS(ON), low gate charge and
operation with low gate voltages. This device is suitable for use as a
load switch or in PWM applications.
FEATURE
Excellent package for good heat dissipation
Ultra low gate charge
Low reverse transfer capacitance
Fast switching capability
Avalanche energy specified
APPLICATION
Power switching application
Maximum ratings (Ta=25
unless otherwise noted)
D-PAK (TO-252)
DIM
MILLIMETERS
A
B
C
D
F
H
I
J
L
6 50 ± 0 2
5 60 ± 0 2
5 20 ± 0 2
1 50 ± 0 2
2 70 ± 0 2
2 30 ± 0 1
1 00 MAX
2 30 ± 0 2
0 5 ± 0 1
0 50 ± 0 10
E
1 6 ± 0 2
O
A
C
I
J
H
F
F
L
1
2
3
1 GATE
2 DRAIN
3 SOURCE
0 95 MAX
Q
Symbol
Rating
Unit
V
DSS
100
V
I
D(Tc=25℃)
15
A
I
D(Tc=100℃)
10
A
I
DM
A
0
6
V
GS
±20
V
E
AS
J
m
2
4
1
I
AS
A
3.6
P
D(Tc=25℃)
39
W
T
j
T
stg
-55~175


Html ページ

1  2  3  4  5 


Datasheet Download

Go To PDF Page


リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn