データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

FTK15N10D データシート(PDF) 2 Page - First Silicon Co., Ltd

部品番号. FTK15N10D
部品情報  N-Channel Power MOSFET
ダウンロード  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  FS [First Silicon Co., Ltd]
ホームページ  http://www.firstsilicon.co.kr/
Logo FS - First Silicon Co., Ltd

FTK15N10D Datasheet(HTML) 2 Page - First Silicon Co., Ltd

  FTK15N10D データシート HTML 1Page - First Silicon Co., Ltd FTK15N10D データシート HTML 2Page - First Silicon Co., Ltd FTK15N10D データシート HTML 3Page - First Silicon Co., Ltd FTK15N10D データシート HTML 4Page - First Silicon Co., Ltd FTK15N10D データシート HTML 5Page - First Silicon Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
2015.01. 10
2/5
FTK15N10D
Revision No : 0
Electrical characteristics (Ta=25
℃ unless otherwise noted)
Symbol
Test Conditions
Min
Typ
Max
Unit
BV
DSS
V
GS=0V
I
D=250μA
100
V
I
DSS
V
DS=30V
V
GS=0V
1.0
μA
T
J=125℃
50
I
GSS
V
GS=±20V
V
DS=0V
±100
μA
V
GS(th)
V
DS=VGS
I
D=250μA
2
4
V
T
J=125℃
2.46
Qg
V
DS=80V
I
D=9.2A
V
GS=10V
20
nC
R
DS(on)
V
GS=10V
I
D=2A
60
90
T
J=125℃
125
V
SD
V
GS=0V
I
S=50A
1.5
V
C
iss
V
DS=25V
V
GS=0V
f=1.0MHz
739
pF
C
oss
58
C
rss
40
t
d(on)
V
DD=50V
I
D=9.2A
R
L=5.4Ω
V
GS=10V
R
GEN=18Ω
11
ns
t
r
1
3
t
d(off)
9
3
t
f
8
2
Notes :
1.
IL=10A,VDD=50V, RG=25Ω,Starting TJ=25
℃.
2.
Pulse Test : Pulse width≤300µs, duty cycle≤2%.
3.
Guaranteed by design,not subject to production


Html ページ

1  2  3  4  5 


Datasheet Download

Go To PDF Page


リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn