データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

FTK0404PSOT883 データシート(PDF) 5 Page - First Silicon Co., Ltd

部品番号. FTK0404PSOT883
部品情報  20V, P-Channel (D-S) MOSFET
ダウンロード  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  FS [First Silicon Co., Ltd]
ホームページ  http://www.firstsilicon.co.kr/
Logo FS - First Silicon Co., Ltd

FTK0404PSOT883 Datasheet(HTML) 5 Page - First Silicon Co., Ltd

  FTK0404PSOT883 データシート HTML 1Page - First Silicon Co., Ltd FTK0404PSOT883 データシート HTML 2Page - First Silicon Co., Ltd FTK0404PSOT883 データシート HTML 3Page - First Silicon Co., Ltd FTK0404PSOT883 データシート HTML 4Page - First Silicon Co., Ltd FTK0404PSOT883 データシート HTML 5Page - First Silicon Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
7.OUTLINE AND DIMENSIONS
DIM
8.SOLDERING FOOTPRINT
Dimensions
0.55
0.20
0.40
0.40
1.10
0.70
(mm)
0.32
0.53
0.22
0.29
0.27
L1
L
e1
0.24
-
D
e
0.50
-
SOT-883
E
A1
0
-
0.05
b
b1
A
0.44
0.49
0.10
0.15
0.20
0.54
0.43
0.48
X
X1
X2
Y
Y1
MAX
-
1.05
0.19
0.65
0.60
MIN
TYP
0.95
1.00
0.34
-
0.64
c
All Dimensions in mm
FTK0404PSOT883
2018. 06. 21
5/5
Revision No : 0


Html ページ

1  2  3  4  5 


Datasheet Download

Go To PDF Page


リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn