データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

FTK0404PSOT883 データシート(PDF) 1 Page - First Silicon Co., Ltd

部品番号. FTK0404PSOT883
部品情報  20V, P-Channel (D-S) MOSFET
ダウンロード  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  FS [First Silicon Co., Ltd]
ホームページ  http://www.firstsilicon.co.kr/
Logo FS - First Silicon Co., Ltd

FTK0404PSOT883 Datasheet(HTML) 1 Page - First Silicon Co., Ltd

  FTK0404PSOT883 データシート HTML 1Page - First Silicon Co., Ltd FTK0404PSOT883 データシート HTML 2Page - First Silicon Co., Ltd FTK0404PSOT883 データシート HTML 3Page - First Silicon Co., Ltd FTK0404PSOT883 データシート HTML 4Page - First Silicon Co., Ltd FTK0404PSOT883 データシート HTML 5Page - First Silicon Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
1. FEATURES
VDS = -20V
RDS(ON)≤ 0.48
Ω,VGS@-4.5V,IDS@-780mA
RDS(ON)≤ 0.67
Ω,VGS@-2.5V,IDS@-660mA
RDS(ON)≤ 0.95
Ω,VGS@-1.8V,IDS@-100mA
RDS(ON)≤ 2.2
Ω,VGS@-1.5V,IDS@-100mA
Super high density cell design for extremely low RDS(ON).
Exceptional on-resistance and maximum DC current capability.
We declare that the material of product compliance with
RoHS requirements and Halogen Free.
S- prefix for automotive and other applications requiring
unique site and control change requirements; AEC-Q101
qualified and PPAP capable.
2. APPLICATIONS
Power Management in Notebook
Portable Equipment
Battery Powered System
3. DEVICE MARKING AND ORDERING INFORMATION
4. MAXIMUM RATINGS(Ta = 25ºC)
Note 1: Surface Mounted on 1” x 1” FR4 Board.
Limits
-20
±6
Parameter
Drain
−to−Source Voltage
Gate
−to−Source Voltage
Drain Current (Note 1)
Steady State
ID
A
Symbol
VGS
V
20V, P-Channel (D-S) MOSFET
Unit
VDSS
Marking
Shipping
FTK0404PSOT883
T5
10000/Tape&Reel
V
Device
-1.4
SEMICONDUCTOR
TECHNICAL DATA
FTK0404PSOT883
2018. 06. 21
1/5
Revision No : 0
SOT-883


Html ページ

1  2  3  4  5 


Datasheet Download

Go To PDF Page


リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn