データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

FTK0903P データシート(PDF) 5 Page - First Silicon Co., Ltd

部品番号. FTK0903P
部品情報  -100V P-Channel MOSFETs
ダウンロード  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  FS [First Silicon Co., Ltd]
ホームページ  http://www.firstsilicon.co.kr/
Logo FS - First Silicon Co., Ltd

FTK0903P Datasheet(HTML) 5 Page - First Silicon Co., Ltd

  FTK0903P データシート HTML 1Page - First Silicon Co., Ltd FTK0903P データシート HTML 2Page - First Silicon Co., Ltd FTK0903P データシート HTML 3Page - First Silicon Co., Ltd FTK0903P データシート HTML 4Page - First Silicon Co., Ltd FTK0903P データシート HTML 5Page - First Silicon Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
-100V P-Channel MOSFETs
TO-220 PACKAGE INFORMATION
2019. 06. 14
5/5
Revision No : 0
FTK0903P
Symbol
Dimensions In Millimeters
Dimensions In Inches
MAX
MIN
MAX
MIN
A
10.300
9.700
0.406
0.382
A1
8.840
8.440
0.348
0.332
A2
1.250
1.050
0.049
0.041
A3
5.300
5.100
0.209
0.201
B
16.200
15.400
0.638
0.606
C
4.680
4.280
0.184
0.169
C1
1.500
1.100
0.059
0.043
D
1.000
0.600
0.039
0.024
E
3.800
3.400
0.150
0.134
G
9.300
8.700
0.366
0.343
H
0.600
0.400
0.024
0.016
K
2.700
2.100
0.106
0.083
L
13.600
12.800
0.535
0.504
M
1.500
1.100
0.059
0.043
N
2.590
2.490
0.102
0.098
T
W0.35
W0.014
DIA
Φ1.5 TYP.
deep0.2 TYP.
Φ0.059 TYP.
deep0.008 TYP.


Html ページ

1  2  3  4  5 


Datasheet Download

Go To PDF Page


リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn