データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

FTK0904D データシート(PDF) 5 Page - First Silicon Co., Ltd

部品番号. FTK0904D
部品情報  100V N-Channel MOSFETs
ダウンロード  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  FS [First Silicon Co., Ltd]
ホームページ  http://www.firstsilicon.co.kr/
Logo FS - First Silicon Co., Ltd

FTK0904D Datasheet(HTML) 5 Page - First Silicon Co., Ltd

  FTK0904D データシート HTML 1Page - First Silicon Co., Ltd FTK0904D データシート HTML 2Page - First Silicon Co., Ltd FTK0904D データシート HTML 3Page - First Silicon Co., Ltd FTK0904D データシート HTML 4Page - First Silicon Co., Ltd FTK0904D データシート HTML 5Page - First Silicon Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
100V N-Channel MOSFETs
Symbol
Dimensions In Millimeters
Dimensions In Inches
Min
Max
Min
Max
A
2.20
2.40
0.087
0.094
A1
0.91
1.11
0.036
0.044
A2
0.00
0.15
0.000
0.006
B
6.50
6.70
0.256
0.264
C
0.46
0.580
0.018
0.230
C1
0.46
0.580
0.018
0.030
D
5.10
5.46
0.201
0.215
E
2.186
2.386
0.086
0.094
F
0.74
0.94
0.029
0.037
F1
0.660
0.860
0.026
0.034
L
9.80
10.40
0.386
0.409
L1
2.9REF
0.114REF
L2
6.00
6.20
0.236
0.244
L3
0.60
1.00
0.024
0.039
θ
TO-252 PACKAGE INFORMATION
2018. 06. 14
5/5
Revision No : 0
FTK0904D


Html ページ

1  2  3  4  5 


Datasheet Download

Go To PDF Page


リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn