データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

FTK0906T データシート(PDF) 5 Page - First Silicon Co., Ltd

部品番号. FTK0906T
部品情報  100V N-Channel MOSFETs
ダウンロード  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  FS [First Silicon Co., Ltd]
ホームページ  http://www.firstsilicon.co.kr/
Logo FS - First Silicon Co., Ltd

FTK0906T Datasheet(HTML) 5 Page - First Silicon Co., Ltd

  FTK0906T データシート HTML 1Page - First Silicon Co., Ltd FTK0906T データシート HTML 2Page - First Silicon Co., Ltd FTK0906T データシート HTML 3Page - First Silicon Co., Ltd FTK0906T データシート HTML 4Page - First Silicon Co., Ltd FTK0906T データシート HTML 5Page - First Silicon Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
100V N-Channel MOSFETs
Symbol
Dimensions In Millimeters
Dimensions In Inches
Min
Max
Min
Max
A
1.520
1.800
0.060
0.071
A1
0.000
0.100
0.000
0.004
A2
1.500
1.700
0.059
0.067
b
0.660
0.820
0.026
0.032
c
0.250
0.350
0.010
0.014
D
6.200
6.400
0.244
0.252
D1
2.900
3.100
0.114
0.122
E
3.300
3.700
0.130
0.146
E1
6.830
7.070
0.269
0.278
)
C
S
B
(
1
9
0
.
0
)
C
S
B
(
0
0
3
.
2
e
e1
4.500
4.700
0.177
0.185
L
0.900
1.150
0.035
0.045
θ
10˚
10˚
SOT-223 PACKAGE INFORMATION
2018. 04. 19
5/5
Revision No : 0
FTK0906T


Html ページ

1  2  3  4  5 


Datasheet Download

Go To PDF Page


リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn