データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

FTK0910S データシート(PDF) 4 Page - First Silicon Co., Ltd

部品番号. FTK0910S
部品情報  100V N-Channel MOS FETs
ダウンロード  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  FS [First Silicon Co., Ltd]
ホームページ  http://www.firstsilicon.co.kr/
Logo FS - First Silicon Co., Ltd

FTK0910S Datasheet(HTML) 4 Page - First Silicon Co., Ltd

  FTK0910S データシート HTML 1Page - First Silicon Co., Ltd FTK0910S データシート HTML 2Page - First Silicon Co., Ltd FTK0910S データシート HTML 3Page - First Silicon Co., Ltd FTK0910S データシート HTML 4Page - First Silicon Co., Ltd FTK0910S データシート HTML 5Page - First Silicon Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
2017. 05. 10
4/5
Revision No : 0
ELECTRICAL CHARACTERISTICS CURVES (Con.)
Td(on)
Tr
Ton
Td(off)
Tf
Toff
-VDS
-VGS
90%
10%
Fig.7 Switching Time Waveform
Fig.8 Gate Charge Waveform
FTK0910S


Html ページ

1  2  3  4  5 


Datasheet Download

Go To PDF Page


リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn