データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

FTK0910S データシート(PDF) 5 Page - First Silicon Co., Ltd

部品番号. FTK0910S
部品情報  100V N-Channel MOS FETs
ダウンロード  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  FS [First Silicon Co., Ltd]
ホームページ  http://www.firstsilicon.co.kr/
Logo FS - First Silicon Co., Ltd

FTK0910S Datasheet(HTML) 5 Page - First Silicon Co., Ltd

  FTK0910S データシート HTML 1Page - First Silicon Co., Ltd FTK0910S データシート HTML 2Page - First Silicon Co., Ltd FTK0910S データシート HTML 3Page - First Silicon Co., Ltd FTK0910S データシート HTML 4Page - First Silicon Co., Ltd FTK0910S データシート HTML 5Page - First Silicon Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
2017. 05. 10
5/5
Revision No : 0
FTK0910S
Symbol
Dimensions In Millimeters
Dimensions In Inches
Min
Max
Min
Max
A
0.900
1.000
0.035
0.039
A1
0.000
0.100
0.000
0.004
b
0.300
0.500
0.012
0.020
c
0.090
0.110
0.003
0.004
D
2.800
3.000
0.110
0.118
E
1.200
1.400
0.047
0.055
E1
2.250
2.550
0.089
0.100
e
0.950 TYP.
0.037 TYP.
e1
1.800
2.000
0.071
0.079
L
0.550 REF.
0.022 REF.
L1
0.300
0.500
0.012
0.020
1
7
1


Html ページ

1  2  3  4  5 


Datasheet Download

Go To PDF Page


リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn