データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FTK0954T データシート(PDF) 5 Page - First Silicon Co., Ltd

部品番号 FTK0954T
部品情報  100V N-Channel MOSFETs
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FS [First Silicon Co., Ltd]
ホームページ  http://www.firstsilicon.co.kr/
Logo FS - First Silicon Co., Ltd

FTK0954T データシート(HTML) 5 Page - First Silicon Co., Ltd

  FTK0954T Datasheet HTML 1Page - First Silicon Co., Ltd FTK0954T Datasheet HTML 2Page - First Silicon Co., Ltd FTK0954T Datasheet HTML 3Page - First Silicon Co., Ltd FTK0954T Datasheet HTML 4Page - First Silicon Co., Ltd FTK0954T Datasheet HTML 5Page - First Silicon Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
100V N-Channel MOSFETs
Symbol
Dimensions In Millimeters
Dimensions In Inches
Min
Max
Min
Max
A
1.520
1.800
0.060
0.071
A1
0.000
0.100
0.000
0.004
A2
1.500
1.700
0.059
0.067
b
0.660
0.820
0.026
0.032
c
0.250
0.350
0.010
0.014
D
6.200
6.400
0.244
0.252
D1
2.900
3.100
0.114
0.122
E
3.300
3.700
0.130
0.146
E1
6.830
7.070
0.269
0.278
)
C
S
B
(
1
9
0
.
0
)
C
S
B
(
0
0
3
.
2
e
e1
4.500
4.700
0.177
0.185
L
0.900
1.150
0.035
0.045
θ
10˚
10˚
SOT223 PACKAGE INFORMATION
2018. 04. 19
5/5
Revision No : 0
FTK0954T


同様の部品番号 - FTK0954T

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
First Silicon Co., Ltd
FTK0956D FS-FTK0956D Datasheet
1Mb / 5P
   100V N-Channel MOSFETs
FTK0959D FS-FTK0959D Datasheet
828Kb / 5P
   100V P-Channel MOSFETs
More results

同様の説明 - FTK0954T

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Bruckewell Technology L...
MSD09N66 BWTECH-MSD09N66 Datasheet
586Kb / 6P
   100V N-Channel MOSFETs
logo
First Silicon Co., Ltd
FTK0906T FS-FTK0906T Datasheet
1,010Kb / 5P
   100V N-Channel MOSFETs
FTK0970P FS-FTK0970P Datasheet
998Kb / 5P
   100V N-Channel MOSFETs
FTK0976F FS-FTK0976F Datasheet
1Mb / 5P
   100V N-Channel MOSFETs
FTK0966D FS-FTK0966D Datasheet
1Mb / 5P
   100V N-Channel MOSFETs
FTK0966AD FS-FTK0966AD Datasheet
1Mb / 5P
   100V N-Channel MOSFETs
logo
Bruckewell Technology L...
MSC09N74X BWTECH-MSC09N74X Datasheet
600Kb / 6P
   100V N-Channel MOSFETs
logo
First Silicon Co., Ltd
FTK0976 FS-FTK0976 Datasheet
1Mb / 5P
   100V N-Channel MOSFETs
FTK0980DD FS-FTK0980DD Datasheet
853Kb / 5P
   100V N-Channel MOSFETs
FTK0974DFN56 FS-FTK0974DFN56 Datasheet
1Mb / 5P
   100V N-Channel MOSFETs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com