データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

1N91X データシート(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

部品番号. 1N91X
部品情報  Small Signal Diode
ダウンロード  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

1N91X Datasheet(HTML) 4 Page - ON Semiconductor

  1N91X データシート HTML 1Page - ON Semiconductor 1N91X データシート HTML 2Page - ON Semiconductor 1N91X データシート HTML 3Page - ON Semiconductor 1N91X データシート HTML 4Page - ON Semiconductor 1N91X データシート HTML 5Page - ON Semiconductor 1N91X データシート HTML 6Page - ON Semiconductor 1N91X データシート HTML 7Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
1N91x, 1N4x48, FDLL914, FDLL4x48
www.onsemi.com
4
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
0
0.75
0.80
0.85
0.90
T
A = 25
o
C
REVERSE VOLTAGE (V)
Figure 7. Total Capacitance
10
20
30
40
50
60
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
Ta = 25
oC
Reverse Recovery Current, I rr [mA]
IF = 10mA , IRR = 1.0 mA , Rloop = 100 Ohms
Figure 8. Reverse Recovery Time vs.
Reverse Recovery Current
0
50
100
150
0
100
200
300
400
500
I F(AV) − Average Rectified Current − mA
Ambient Temperature (
oC)
Figure 9. Average Rectified Current (IF(AV))
vs. Ambient Temperature (TA)
Figure 10. Power Derating Curve
0
50
100
200
0
100
200
300
400
500
Temperature (
o
C)
150
DO−35 and LL−34 / SOD−80
2
4
6
8
10
12
14


Html ページ

1  2  3  4  5  6  7 


Datasheet Download

Go To PDF Page


リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn