データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

1N91X データシート(PDF) 1 Page - ON Semiconductor

部品番号. 1N91X
部品情報  Small Signal Diode
ダウンロード  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

1N91X Datasheet(HTML) 1 Page - ON Semiconductor

  1N91X データシート HTML 1Page - ON Semiconductor 1N91X データシート HTML 2Page - ON Semiconductor 1N91X データシート HTML 3Page - ON Semiconductor 1N91X データシート HTML 4Page - ON Semiconductor 1N91X データシート HTML 5Page - ON Semiconductor 1N91X データシート HTML 6Page - ON Semiconductor 1N91X データシート HTML 7Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
© Semiconductor Components Industries, LLC, 2002
October, 2017 − Rev. 4
1
Publication Order Number:
1N914/D
1N91x, 1N4x48, FDLL914,
FDLL4x48
Small Signal Diode
ORDERING INFORMATION
Part Number
Marking
Package
Packing Method
1N914
914
DO−204AH (DO−35)
Bulk
1N914−T50A
914
DO−204AH (DO−35)
Ammo
1N914TR
914
DO−204AH (DO−35)
Tape and Reel
1N914ATR
914A
DO−204AH (DO−35)
Tape and Reel
1N914B
914B
DO−204AH (DO−35)
Bulk
1N914BTR
914B
DO−204AH (DO−35)
Tape and Reel
1N916
916
DO−204AH (DO−35)
Bulk
1N916A
916A
DO−204AH (DO−35)
Bulk
1N916B
916B
DO−204AH (DO−35)
Bulk
1N4148
4148
DO−204AH (DO−35)
Bulk
1N4148TA
4148
DO−204AH (DO−35)
Ammo
1N4148−T26A
4148
DO−204AH (DO−35)
Ammo
1N4148−T50A
4148
DO−204AH (DO−35)
Ammo
1N4148TR
4148
DO−204AH (DO−35)
Tape and Reel
1N4148−T50R
4148
DO−204AH (DO−35)
Tape and Reel
1N4448
4448
DO−204AH (DO−35)
Bulk
1N4448TR
4448
DO−204AH (DO−35)
Tape and Reel
FDLL914
Black
SOD−80
Tape and Reel
FDLL914A
Black
SOD−80
Tape and Reel
FDLL914B
Black
SOD−80
Tape and Reel
FDLL4148
Black
SOD−80
Tape and Reel
FDLL4148−D87Z
Black
SOD−80
Tape and Reel
FDLL4448
Black
SOD−80
Tape and Reel
FDLL4448−D87Z
Black
SOD−80
Tape and Reel
www.onsemi.com
SOD−80 COLOR BAND MARKING
DEVICE
1ST BAND
FDLL914
BLACK
FDLL914A
BLACK
FDLL914B
BLACK
FDLL4148
BLACK
FDLL4448
BLACK
-1st band denotes cathode terminal
and has wider width
LL−34
THE PLACEMENT OF THE EXPANSION GAP
HAS NO RELATIONSHIP TO THE LOCATION
OF THE CATHODE TERMINAL
SOD80
Cathode Band
DO−35
Cathode is denoted with a black band


Html ページ

1  2  3  4  5  6  7 


Datasheet Download

Go To PDF Page


リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn