データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

1N91X データシート(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

部品番号. 1N91X
部品情報  Small Signal Diode
ダウンロード  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

1N91X Datasheet(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  1N91X データシート HTML 1Page - ON Semiconductor 1N91X データシート HTML 2Page - ON Semiconductor 1N91X データシート HTML 3Page - ON Semiconductor 1N91X データシート HTML 4Page - ON Semiconductor 1N91X データシート HTML 5Page - ON Semiconductor 1N91X データシート HTML 6Page - ON Semiconductor 1N91X データシート HTML 7Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
1N91x, 1N4x48, FDLL914, FDLL4x48
www.onsemi.com
3
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
110
120
130
140
150
160
Ta=25
o
C
1
Reverse Current, I R [uA]
Figure 1. Reverse Voltage vs. Reverse Current
BV − 1.0 to 100 mA
0
20
40
60
80
100
120
10
20
30
50
70
100
Ta= 25
oC
Reverse Voltage, VR [V]
GENERAL RULE: The Reverse Current of a diode will approximately
double for every ten (10) Degree C increase in Temperature
Figure 2. Reverse Current vs. Reverse Voltage
IR − 10 to 100 V
250
300
350
400
450
500
550
Ta= 25
oC
Forward Current, I F [uA]
Figure 3. Forward Voltage vs. Forward Current
VF − 1 to 100 mA
450
500
550
600
650
700
750
0.1
Ta= 25
o
C
Forward Current, I F [mA]
Figure 4. Forward Voltage vs. Forward Current
VF − 0.1 to 10 mA
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
10
Ta= 25
oC
Forward Current, IF [mA]
Figure 5. Forward Voltage vs. Forward Current
VF − 10 to 800 mA
0.01
0.1
1
10
300
400
500
600
700
800
900
3
0.3
0.03
Typical
Ta= −40
oC
Ta= 25
o
C
Ta= +65
o C
Forward Current, IF [mA]
Figure 6. Forward Voltage vs. Ambient Temperature
VF - 0.01 - 20 mA (- 40 to +65°C)
2
3
5
10
20
30
50
100
1
2
3
5
10
20
30
50
100
0.2
0.3
0.5
1
2
3
5
10
20
30
50
100
200
300
500
800


Html ページ

1  2  3  4  5  6  7 


Datasheet Download

Go To PDF Page


リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn