データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SC4132T100R データシート(PDF) 3 Page - Rohm

部品番号 2SC4132T100R
部品情報  Power Transistor (120V, 1.5A)
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

2SC4132T100R データシート(HTML) 3 Page - Rohm

  2SC4132T100R Datasheet HTML 1Page - Rohm 2SC4132T100R Datasheet HTML 2Page - Rohm 2SC4132T100R Datasheet HTML 3Page - Rohm 2SC4132T100R Datasheet HTML 4Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
2SC4132 / 2SD1857
Transistors
Rev.A
3/3
COLLECTOR TO EMITTER VOLTAGE : VCE
(V)
0.2
0.1
0.5 12
5 10 20
50 100
500 1000
200
5
0.5
2
0.2
1
0.1
0.02
0.01
0.005
0.002
0.001
0.05
10
Fig.10 Safe operating area (2SD1857)
DC
Ta
=25°C
∗Single
nonrepetitive
pulse
IC Max(PULSE
∗)


同様の部品番号 - 2SC4132T100R

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
2SC4132 ROHM-2SC4132 Datasheet
43Kb / 1P
   Power Transistor
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SC4132 KEXIN-2SC4132 Datasheet
49Kb / 1P
   NPN Epitaxial Planar Silicon Transistors
logo
Dongguan City Niuhang E...
2SC4132 NIUHANG-2SC4132 Datasheet
7Mb / 6P
   NPN TRANSISTOR
More results

同様の説明 - 2SC4132T100R

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
2SB1236 ROHM-2SB1236 Datasheet
73Kb / 3P
   Power Transistor (-120V , -1.5A)
2SCR375P5 ROHM-2SCR375P5 Datasheet
1Mb / 9P
   Middle Power Transistor(120V/1.5A)
2SAR375P5 ROHM-2SAR375P5 Datasheet
1Mb / 10P
   PNP -1.5A -120V Middle Power Transistor
2SB1340 ROHM-2SB1340 Datasheet
38Kb / 1P
   Power Transistor (120V, -6A)
2SD1857 ROHM-2SD1857_09 Datasheet
164Kb / 3P
   Power Transistor (120V, 2A)
2SD1957 ROHM-2SD1957 Datasheet
39Kb / 1P
   Power Transistor (120V, 7A)
2SD1918 ROHM-2SD1918_10 Datasheet
149Kb / 3P
   Power Transistor (160V , 1.5A)
2SD2211 ROHM-2SD2211 Datasheet
138Kb / 4P
   Power Transistor (160V , 1.5A)
2SB1275 ROHM-2SB1275_09 Datasheet
175Kb / 4P
   Power Transistor (-160V, -1.5A)
2SD1918TLQ ROHM-2SD1918TLQ Datasheet
110Kb / 3P
   Power Transistor (160V , 1.5A)
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com