データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SIHU3N50D-E3 データシート(PDF) 6 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

部品番号 SIHU3N50D-E3
部品情報  N-Channel 650V (D-S)Power MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
ホームページ  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

SIHU3N50D-E3 データシート(HTML) 6 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  SIHU3N50D-E3 Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SIHU3N50D-E3 Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SIHU3N50D-E3 Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SIHU3N50D-E3 Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SIHU3N50D-E3 Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SIHU3N50D-E3 Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SIHU3N50D-E3 Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SIHU3N50D-E3 Datasheet HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SIHU3N50D-E3 Datasheet HTML 9Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
Fig. 12c - Maximum Avalanche Energy vs. Drain Current
Fig. 12d - Typical Drain-to Source Voltage vs. Avalanche
Current
Fig. 13a - Basic Gate Charge Waveform
Fig. 13b - Gate Charge Test Circuit
25
50
75
100
125
150
0
200
400
600
800
Starting T , Junction Temperature ( C)
J
°
ID
TOP
BOTTOM
2.3A
3.3A
4A
700
720
740
760
780
800
01
23
4
5
6
A
av
I
, Avalanche Current (A)
QG
QGS
QGD
VG
Charge
10 V
D.U.T.
3 mA
V
GS
V
DS
I
G
I
D
0.3 µF
0.2 µF
50 k
Ω
12 V
Current regulator
Current sampling resistors
Same type as D.U.T.
+
-
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
www.VBsemi.tw
SIHU3N50D-E3
6


同様の部品番号 - SIHU3N50D-E3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SiHU3N50D-E3 VISHAY-SiHU3N50D-E3 Datasheet
187Kb / 8P
   D Series Power MOSFET
Rev. A, 02-Apr-12
More results

同様の説明 - SIHU3N50D-E3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
VBsemi Electronics Co.,...
9NC60 VBSEMI-9NC60 Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel 650V (D-S) Power MOSFET
AP10N70P-A VBSEMI-AP10N70P-A Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel 650V (D-S) Power MOSFET
STF6N60M2 VBSEMI-STF6N60M2 Datasheet
1Mb / 11P
   N-Channel 650V (D-S) Power MOSFET
2SK2645 VBSEMI-2SK2645 Datasheet
1Mb / 11P
   N-Channel 650V (D-S) Power MOSFET
AOT10N60 VBSEMI-AOT10N60 Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel 650V (D-S) Power MOSFET
4N60KL-TM3-T VBSEMI-4N60KL-TM3-T Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 650V (D-S) Power MOSFET
6N65G-TA3-T VBSEMI-6N65G-TA3-T Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel 650V (D-S) Power MOSFET
AM9N65P VBSEMI-AM9N65P Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel 650V (D-S) Power MOSFET
NDD02N60Z-1G VBSEMI-NDD02N60Z-1G Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 650V (D-S)Power MOSFET
NDD04N50Z-1G VBSEMI-NDD04N50Z-1G Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 650V (D-S)Power MOSFET
02N60S5 VBSEMI-02N60S5 Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel 650V (D-S) Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com