データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SM6F22NSF データシート(PDF) 6 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

部品番号 SM6F22NSF
部品情報  N-Channel 650V (D-S) Power MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
ホームページ  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

SM6F22NSF データシート(HTML) 6 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

Back Button SM6F22NSF Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SM6F22NSF Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SM6F22NSF Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SM6F22NSF Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SM6F22NSF Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SM6F22NSF Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SM6F22NSF Datasheet HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SM6F22NSF Datasheet HTML 9Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SM6F22NSF Datasheet HTML 10Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
Fig. 18 - For N-Channel
P.W.
Period
dI/dt
Diode recovery
dV/dt
Ripple
≤ 5 %
Body diode forward drop
Re-applied
voltage
Reverse
recovery
current
Body diode forward
current
V
GS = 10 V
a
I
SD
Driver gate drive
D.U.T. l
SD waveform
D.U.T. V
DS waveform
Inductor current
D =
P.W.
Period
+
-
+
+
+
-
-
-
Peak Diode Recovery dV/dt Test Circuit
V
DD
• dV/dt controlled by R
g
• Driver same type as D.U.T.
• I
SD controlled by duty factor “D”
• D.U.T. - device under test
D.U.T.
Circuit layout considerations
• Low stray inductance
• Ground plane
• Low leakage inductance
current transformer
R
g
Note
a. V
GS = 5 V for logic level devices
V
DD
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
www.VBsemi.tw
SM6F22NSF
6


同様の部品番号 - SM6F22NSF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sinopower Semiconductor...
SM6F22NSF SINOPWER-SM6F22NSF Datasheet
200Kb / 11P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
SM6F22NSFC-TUG SINOPWER-SM6F22NSFC-TUG Datasheet
200Kb / 11P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
SM6F22NSFP SINOPWER-SM6F22NSFP Datasheet
200Kb / 11P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
SM6F22NSFPC-TUG SINOPWER-SM6F22NSFPC-TUG Datasheet
200Kb / 11P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results

同様の説明 - SM6F22NSF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
VBsemi Electronics Co.,...
9NC60 VBSEMI-9NC60 Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel 650V (D-S) Power MOSFET
AP10N70P-A VBSEMI-AP10N70P-A Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel 650V (D-S) Power MOSFET
STF6N60M2 VBSEMI-STF6N60M2 Datasheet
1Mb / 11P
   N-Channel 650V (D-S) Power MOSFET
2SK2645 VBSEMI-2SK2645 Datasheet
1Mb / 11P
   N-Channel 650V (D-S) Power MOSFET
AOT10N60 VBSEMI-AOT10N60 Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel 650V (D-S) Power MOSFET
4N60KL-TM3-T VBSEMI-4N60KL-TM3-T Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 650V (D-S) Power MOSFET
6N65G-TA3-T VBSEMI-6N65G-TA3-T Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel 650V (D-S) Power MOSFET
AM9N65P VBSEMI-AM9N65P Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel 650V (D-S) Power MOSFET
NDD02N60Z-1G VBSEMI-NDD02N60Z-1G Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 650V (D-S)Power MOSFET
NDD04N50Z-1G VBSEMI-NDD04N50Z-1G Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 650V (D-S)Power MOSFET
02N60S5 VBSEMI-02N60S5 Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel 650V (D-S) Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com