データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BM2P121XH-Z データシート(PDF) 21 Page - Rohm

部品番号 BM2P121XH-Z
部品情報  Non-isolated Type PWM DC/DC Converter IC Built-in Switching MOSFET
Download  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BM2P121XH-Z データシート(HTML) 21 Page - Rohm

Back Button BM2P121XH-Z Datasheet HTML 17Page - Rohm BM2P121XH-Z Datasheet HTML 18Page - Rohm BM2P121XH-Z Datasheet HTML 19Page - Rohm BM2P121XH-Z Datasheet HTML 20Page - Rohm BM2P121XH-Z Datasheet HTML 21Page - Rohm BM2P121XH-Z Datasheet HTML 22Page - Rohm BM2P121XH-Z Datasheet HTML 23Page - Rohm BM2P121XH-Z Datasheet HTML 24Page - Rohm BM2P121XH-Z Datasheet HTML 25Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 30 page
background image
21/27
BM2P121XH-Z
TSZ02201-0F1F0A200560-1-2
17.Jan.2019 Rev.001
© 2018 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
www.rohm.com
TSZ22111
• 15 • 001
35.0
37.0
39.0
41.0
43.0
45.0
-40 -20
0
20 40 60 80 100 120
Temperature [°C]
40
50
60
70
80
90
-40 -20
0
20 40 60 80 100 120
Temperature [°C]
300
400
500
600
700
-40 -20
0
20 40 60 80 100 120
Temperature [°C]
1.80
1.90
2.00
2.10
2.20
-40 -20
0
20 40 60 80 100 120
Temperature [°C]
Typical Performance Curves
– continued
(Reference Data)
Figure 24. Maximum Duty vs Temperature
Figure 25. FB OLP ON Detection Timer vs Temperature
Figure 26. FB OLP OFF Timer vs Temperature
Figure 27. Over Current Detection Current vs Temperature


同様の部品番号 - BM2P121XH-Z

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BM2P121X-Z ROHM-BM2P121X-Z Datasheet
1Mb / 32P
   Non-isolated Type PWM DC/DC Converter IC Built-in Switching MOSFET
18.Sep.2020 Rev.002
More results

同様の説明 - BM2P121XH-Z

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BM2PXX1X-Z ROHM-BM2PXX1X-Z Datasheet
1Mb / 32P
   Non-isolated Type PWM DC/DC Converter IC Built-in Switching MOSFET
18.Sep.2020 Rev.002
BM2P181S-Z ROHM-BM2P181S-Z Datasheet
1Mb / 31P
   Non-isolated Type PWM DC/DC Converter IC Built-in Switching MOSFET
29.May.2023 Rev.001
BM2P134QF ROHM-BM2P134QF Datasheet
1Mb / 27P
   PWM Type DC/DC Converter IC Built-in Switching MOSFET for Non-Isolated Type
BM2P189TF ROHM-BM2P189TF Datasheet
1Mb / 27P
   PWM Type DC/DC Converter IC Built-in Switching MOSFET for Non-Isolated Type
BM2P134Q ROHM-BM2P134Q Datasheet
1Mb / 27P
   PWM Type DC/DC Converter IC Built-in Switching MOSFET for Non-Isolated Type
BM2PXX1W-Z ROHM-BM2PXX1W-Z Datasheet
1Mb / 32P
   AC/DC Convertor IC Non-isolated Type PWM DC/DC Converter IC Built-in Switching MOSFET
20.May.2022 Rev.002
BM2P06XXJ-Z ROHM-BM2P06XXJ-Z Datasheet
1Mb / 31P
   Built-in Switching MOSFET PWM-type DC/DC Converter IC
12.Oct.2022 Rev.001
BM2P13XXJ-Z ROHM-BM2P13XXJ-Z Datasheet
1Mb / 31P
   Built-in Switching MOSFET PWM-type DC/DC Converter IC
12.Oct.2022 Rev.001
BM2P10XXJ-Z ROHM-BM2P10XXJ-Z Datasheet
1Mb / 31P
   AC/DC Converter Built-in Switching MOSFET PWM-type DC/DC Converter IC
18.Apr.2022 Rev.001
BM2P0161-Z ROHM-BM2P0161-Z Datasheet
1Mb / 25P
   PWM Type DC/DC Converter IC Built-in a Switching MOSFET
08.Apr.2022 Rev.007
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com