データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

BM63374S-VA データシート(PDF) 12 Page - Rohm

部品番号. BM63374S-VA
部品情報  600V IGBT Intelligent Power Module (IPM)
ダウンロード  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BM63374S-VA Datasheet(HTML) 12 Page - Rohm

Back Button BM63374S-VA データシート HTML 8Page - Rohm BM63374S-VA データシート HTML 9Page - Rohm BM63374S-VA データシート HTML 10Page - Rohm BM63374S-VA データシート HTML 11Page - Rohm BM63374S-VA データシート HTML 12Page - Rohm BM63374S-VA データシート HTML 13Page - Rohm BM63374S-VA データシート HTML 14Page - Rohm BM63374S-VA データシート HTML 15Page - Rohm BM63374S-VA データシート HTML 16Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 24 page
background image
12/21
BM63374S-VA
BM63374S-VC
TSQ50501-BM63374S-2
© 2020 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
30.Jul.2020 Rev.001
www.rohm.com
TSZ22111・15・001
Application Example (one shunt resistor drive)
Figure 15. Example of Application Circuit
15V
VBU
VBV
VBW
HINU
HINV
HINW
HVCC
GND
LINU
LINV
LINW
LVCC
FO
CIN
GND
P
U
V
W
NU
NV
NW
M
Low Side
Gate Driver
(LVIC)
High Side
Gate Driver
(HVIC)
24
23
22
21
20
19
18
+
2
3
4
8
9
15
16
14
10
11
12
13
5
6
7
5V
+
C1 D1 C2
C2
C2
D1
C3
+
+
R2
C5
R1
C4
Shunt
Resistor
N
D
C
A
B
+
17
VOT
Long wiring here might
cause short circuit failure.
Long wiring here might cause SCP level fluctuation
and malfunction.
Bootstrap negative electrodes should be
connected to U, V, W pins directly and
separated from the main output wires.


Html ページ

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 


Datasheet Download

Go To PDF Page


リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn