データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

BM63374S-VA データシート(PDF) 16 Page - Rohm

部品番号. BM63374S-VA
部品情報  600V IGBT Intelligent Power Module (IPM)
ダウンロード  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BM63374S-VA Datasheet(HTML) 16 Page - Rohm

Back Button BM63374S-VA データシート HTML 12Page - Rohm BM63374S-VA データシート HTML 13Page - Rohm BM63374S-VA データシート HTML 14Page - Rohm BM63374S-VA データシート HTML 15Page - Rohm BM63374S-VA データシート HTML 16Page - Rohm BM63374S-VA データシート HTML 17Page - Rohm BM63374S-VA データシート HTML 18Page - Rohm BM63374S-VA データシート HTML 19Page - Rohm BM63374S-VA データシート HTML 20Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 24 page
background image
16/21
BM63374S-VA
BM63374S-VC
TSQ50501-BM63374S-2
© 2020 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
30.Jul.2020 Rev.001
www.rohm.com
TSZ22111・15・001
I/O Equivalence Circuit
Figure 19. Input / Output Equivalent Circuit (X=U, V, W)
HINX
LINU
LINV
5k
Ω
LVCC
FO
VBX
X
P
NX
GND
LVCC
HVCC
LVCC
CIN
VOT
LINW
LVCC
5k
Ω
5k
Ω


Html ページ

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 


Datasheet Download

Go To PDF Page


リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn