データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

BM63374S-VA データシート(PDF) 18 Page - Rohm

部品番号. BM63374S-VA
部品情報  600V IGBT Intelligent Power Module (IPM)
ダウンロード  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BM63374S-VA Datasheet(HTML) 18 Page - Rohm

Back Button BM63374S-VA データシート HTML 14Page - Rohm BM63374S-VA データシート HTML 15Page - Rohm BM63374S-VA データシート HTML 16Page - Rohm BM63374S-VA データシート HTML 17Page - Rohm BM63374S-VA データシート HTML 18Page - Rohm BM63374S-VA データシート HTML 19Page - Rohm BM63374S-VA データシート HTML 20Page - Rohm BM63374S-VA データシート HTML 21Page - Rohm BM63374S-VA データシート HTML 22Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 24 page
background image
18/21
BM63374S-VA
BM63374S-VC
TSQ50501-BM63374S-2
© 2020 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
30.Jul.2020 Rev.001
www.rohm.com
TSZ22111・15・001
Ordering Information
B
M
6
3
3
7
4
S
-
xx
Part Number
Package
S:HSDIP25
HSDIP25VC
Packaging and Forming Specification
-VA: Tube, Long pin type
-VC: Tube, Staggered type(control side)
Marking Diagram
Part Number Marking
LOT Number
BOTTOM VIEW
QR Code


Html ページ

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 


Datasheet Download

Go To PDF Page


リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn