データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TSB43AB22A データシート(PDF) 4 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
部品番号 TSB43AB22A
部品情報  INTEGRATED 1394A-2000 OHCI PHY/LINK-LAYER CONTROLLER
Download  112 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TI [Texas Instruments]
ホームページ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TSB43AB22A データシート(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  TSB43AB22A Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TSB43AB22A Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TSB43AB22A Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TSB43AB22A Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TSB43AB22A Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TSB43AB22A Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TSB43AB22A Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TSB43AB22A Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TSB43AB22A Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 112 page
background image
iv
4.3
Asynchronous Transmit Retries Register
4–6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4
CSR Data Register
4–6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5
CSR Compare Register
4–7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6
CSR Control Register
4–7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.7
Configuration ROM Header Register
4–8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.8
Bus Identification Register
4–8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.9
Bus Options Register
4–9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.10
GUID High Register
4–10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.11
GUID Low Register
4–10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.12
Configuration ROM Mapping Register
4–11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.13
Posted Write Address Low Register
4–11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.14
Posted Write Address High Register
4–12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.15
Vendor ID Register
4–12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.16
Host Controller Control Register
4–13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.17
Self-ID Buffer Pointer Register
4–14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.18
Self-ID Count Register
4–15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.19
Isochronous Receive Channel Mask High Register
4–16
. . . . . . . . . . . . . .
4.20
Isochronous Receive Channel Mask Low Register
4–17
. . . . . . . . . . . . . . .
4.21
Interrupt Event Register
4–18
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.22
Interrupt Mask Register
4–20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.23
Isochronous Transmit Interrupt Event Register
4–22
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.24
Isochronous Transmit Interrupt Mask Register
4–23
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.25
Isochronous Receive Interrupt Event Register
4–23
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.26
Isochronous Receive Interrupt Mask Register
4–24
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.27
Initial Bandwidth Available Register
4–24
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.28
Initial Channels Available High Register
4–25
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.29
Initial Channels Available Low Register
4–25
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.30
Fairness Control Register
4–26
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.31
Link Control Register
4–27
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.32
Node Identification Register
4–28
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.33
PHY Layer Control Register
4–29
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.34
Isochronous Cycle Timer Register
4–30
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.35
Asynchronous Request Filter High Register
4–31
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.36
Asynchronous Request Filter Low Register
4–33
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.37
Physical Request Filter High Register
4–34
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.38
Physical Request Filter Low Register
4–36
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.39
Physical Upper Bound Register (Optional Register)
4–36
. . . . . . . . . . . . . .
4.40
Asynchronous Context Control Register
4–37
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.41
Asynchronous Context Command Pointer Register
4–38
. . . . . . . . . . . . . .
4.42
Isochronous Transmit Context Control Register
4–39
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.43
Isochronous Transmit Context Command Pointer Register
4–40
. . . . . . . .
4.44
Isochronous Receive Context Control Register
4–40
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.45
Isochronous Receive Context Command Pointer Register
4–42
. . . . . . . .
4.46
Isochronous Receive Context Match Register
4–43
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .


同様の部品番号 - TSB43AB22A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
TSB43AB22A TI-TSB43AB22A Datasheet
522Kb / 113P
[Old version datasheet]   INTEGRATED 1394A-2000 OHCI PHY/LINK-LAYER CONTROLLER
TSB43AB22APDT TI-TSB43AB22APDT Datasheet
522Kb / 113P
[Old version datasheet]   INTEGRATED 1394A-2000 OHCI PHY/LINK-LAYER CONTROLLER
TSB43AB22APDTG4 TI-TSB43AB22APDTG4 Datasheet
522Kb / 113P
[Old version datasheet]   INTEGRATED 1394A-2000 OHCI PHY/LINK-LAYER CONTROLLER
TSB43AB22A TI-TSB43AB22A_09 Datasheet
522Kb / 113P
[Old version datasheet]   INTEGRATED 1394A-2000 OHCI PHY/LINK-LAYER CONTROLLER
More results

同様の説明 - TSB43AB22A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
TSB43AB21A TI-TSB43AB21A Datasheet
557Kb / 116P
[Old version datasheet]   Integrated 1394a-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller
TSB43AB22 TI1-TSB43AB22_14 Datasheet
99Kb / 7P
[Old version datasheet]   Integrated 1394a-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller
TSB43AA22 TI-TSB43AA22 Datasheet
442Kb / 100P
[Old version datasheet]   INTEGRATED 1394A 2000 OHCI PHY LINK LAYER CONTROLLER
TSB43AB22A TI-TSB43AB22A_09 Datasheet
522Kb / 113P
[Old version datasheet]   INTEGRATED 1394A-2000 OHCI PHY/LINK-LAYER CONTROLLER
TSB43AB21 TI-TSB43AB21 Datasheet
656Kb / 109P
[Old version datasheet]   INTERGRATED 1394A-2000 OHCI PHY LINK-LAYER CONTROLLER
TSB43AB22 TI-TSB43AB22 Datasheet
519Kb / 112P
[Old version datasheet]   INTERGRATED 1394a-2000 OHCI PHY/LINK-LAYER CONTROLLER
TSB43AB23PDTG4 TI1-TSB43AB23PDTG4 Datasheet
665Kb / 110P
[Old version datasheet]   IEEE 1394a-2000 OHCI PHY/Link Layer Controller 
TSB43AB23 TI-TSB43AB23 Datasheet
625Kb / 109P
[Old version datasheet]   IEEE 1394A 2000 OHCI PHY /LINK LAYER CONTROLLER
PCI4520 TI1-PCI4520_09 Datasheet
226Kb / 7P
[Old version datasheet]   Integrated 1394a-2000 OHCI Two-Port PHY/Link-Layer
PCI4510 TI-PCI4510 Datasheet
1Mb / 220P
[Old version datasheet]   PC CARD AND INTEGRATED 1394A-2000 OHCI TWO PORT PHY/LINK LAYER CONTROLLER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com