データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STN4NF20L データシート(PDF) 7 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

部品番号 STN4NF20L
部品情報  N-Channel 200 V (D-S) MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
ホームページ  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

STN4NF20L データシート(HTML) 7 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  STN4NF20L Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4NF20L Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4NF20L Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4NF20L Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4NF20L Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4NF20L Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4NF20L Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4NF20L Datasheet HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
SOT-223
Notes
1. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M-1994.
2. Dimensions are shown in millimeters (inches).
3. Dimension do not include mold flash.
4. Outline conforms to JEDEC outline TO-261AA.
D
B
3
B1
0.10 (0.004) M C
M
H
0.10 (0.004) M C B M
0.20 (0.008) M C A M
0.10 (0.004) M C B M
3 x B
e1
e
1
2
3
A
E
4
C
A
0.08 (0.003)
θ
4 x L
L1
4 x C
3
MILLIMETERS
INCHES
DIM.
MIN.
MAX.
MIN.
MAX.
A
1.55
1.80
0.061
0.071
B
0.65
0.85
0.026
0.033
B1
2.95
3.15
0.116
0.124
C
0.25
0.35
0.010
0.014
D
6.30
6.70
0.248
0.264
E
3.30
3.70
0.130
0.146
e
2.30 BSC
0.0905 BSC
e1
4.60 BSC
0.181 BSC
H
6.71
7.29
0.264
0.287
L
0.91
-
0.036
-
L1
0.061 BSC
0.0024 BSC
θ
-
10'
-
10'
ECN: S-82109-Rev. A, 15-Sep-08
DWG: 5969
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
www.VBsemi.tw
STN4NF20L
7


同様の部品番号 - STN4NF20L

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
STN4NF20L STMICROELECTRONICS-STN4NF20L Datasheet
611Kb / 12P
   N-channel 200 V, 1.1 廓, 1 A SOT-223 low gate charge STripFET??II Power MOSFET
logo
TECH PUBLIC Electronics...
STN4NF20L TECHPUBLIC-STN4NF20L Datasheet
2Mb / 5P
   N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
More results

同様の説明 - STN4NF20L

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SISS98DN VISHAY-SISS98DN Datasheet
345Kb / 9P
   N-Channel 200 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 23-May-16
logo
Analog Power
AM90N20-40P ANALOGPOWER-AM90N20-40P Datasheet
313Kb / 5P
   N-Channel 200-V (D-S) MOSFET
AM90N20-78B ANALOGPOWER-AM90N20-78B Datasheet
361Kb / 5P
   N-Channel 200-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIR690DP VISHAY-SIR690DP Datasheet
371Kb / 13P
   N-Channel 200 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 04-Jul-16
logo
Analog Power
AMR402N ANALOGPOWER-AMR402N Datasheet
417Kb / 5P
   N-Channel 200-V (D-S) MOSFET
AM30N20-78D ANALOGPOWER-AM30N20-78D Datasheet
332Kb / 5P
   N-Channel 200-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4418DY VISHAY-SI4418DY Datasheet
69Kb / 5P
   N-Channel 200-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 24-Nov-03
logo
Analog Power
AM7202N ANALOGPOWER-AM7202N Datasheet
366Kb / 5P
   N-Channel 200-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SUM36N20-54P VISHAY-SUM36N20-54P Datasheet
125Kb / 6P
   N-Channel 200-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 14-Apr-08
logo
VBsemi Electronics Co.,...
VBMB1203M VBSEMI-VBMB1203M Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel 200 V (D-S) MOSFET
IRF630MFP VBSEMI-IRF630MFP Datasheet
3Mb / 8P
   N-Channel 200 V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com