データシートサーチシステム
  Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

STN4920 データシート(PDF) 5 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

部品番号 STN4920
部品情報  Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
ホームページ  www.VBsemi.cn
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

STN4920 データシート(HTML) 5 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  STN4920 Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4920 Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4920 Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4920 Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4920 Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4920 Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4920 Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4920 Datasheet HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4920 Datasheet HTML 9Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C, unless otherwise noted)
* The power dissipation PD is based on TJ(max) = 150 °C, using junction-to-case thermal resistance, and is more useful in settling the upper
dissipation limit for cases where additional heatsinking is used. It is used to determine the current rating, when this rating falls below the package
limit.
Current Derating*
0
2
4
6
8
10
0
255075
100
125
150
TC - Case Temperature (°C)
Power Derating, Junction-to-Foot
0.0
0.8
1.6
2.4
3.2
4.0
0
25
50
75
100
125
150
TC - Case Temperature (°C)
Power Derating, Junction-to-Ambient
0.0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
0
25
50
75
100
125
150
TA -Ambient Temperature (°C)
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
www.VBsemi.tw
STN4920
5


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9 


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn