データシートサーチシステム
  Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

STN4920 データシート(PDF) 8 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

部品番号 STN4920
部品情報  Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
ホームページ  www.VBsemi.cn
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

STN4920 データシート(HTML) 8 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  STN4920 Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4920 Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4920 Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4920 Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4920 Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4920 Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4920 Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4920 Datasheet HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN4920 Datasheet HTML 9Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
RECOMMENDED MINIMUM PADS FOR SO-8
Recommended Minimum Pads
Dimensions in Inches/(mm)
0.172
(4.369)
0.028
(0.711)
0.050
(1.270)
0.022
(0.559)
Return to Index
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
www.VBsemi.tw
STN4920
8


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9 


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn