データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STN9926AA データシート(PDF) 6 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

部品番号 STN9926AA
部品情報  Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
ホームページ  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

STN9926AA データシート(HTML) 6 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  STN9926AA Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN9926AA Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN9926AA Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN9926AA Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN9926AA Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN9926AA Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd STN9926AA Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
RECOMMENDED MINIMUM PADS FOR SO-8
Recommended Minimum Pads
Dimensions in Inches/(mm)
0.172
(4.369)
0.028
(0.711)
0.050
(1.270)
0.022
(0.559)
Return to Index
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
www.VBsemi.tw
STN9926AA
6


同様の部品番号 - STN9926AA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Stanson Technology
STN9926AA STANSON-STN9926AA Datasheet
233Kb / 7P
   The STN9926AA is the Dual N-Channel logic enhancement mode power field effect transistors are produced using high cell density , DMOS trench technology.
More results

同様の説明 - STN9926AA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI1912EDH VISHAY-SI1912EDH Datasheet
42Kb / 5P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 05-Mar-01
SI1902DL VISHAY-SI1902DL Datasheet
43Kb / 4P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. E, 12-Aug-02
SI5908DC VISHAY-SI5908DC_10 Datasheet
236Kb / 10P
   Dual N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 08-Mar-10
SI9926CDY VISHAY-SI9926CDY Datasheet
255Kb / 10P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 27-Apr-09
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTM9936 DINTEK-DTM9936 Datasheet
307Kb / 9P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
DTS2212 DINTEK-DTS2212 Datasheet
306Kb / 9P
   Dual N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI1902CDL VISHAY-SI1902CDL Datasheet
236Kb / 11P
   Dual N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 02-May-11
SI7904BDN VISHAY-SI7904BDN Datasheet
559Kb / 13P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 29-Dec-08
SI1024X VISHAY-SI1024X_08 Datasheet
113Kb / 5P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 24-Mar-08
logo
Guangdong Kexin Industr...
KI5908DC KEXIN-KI5908DC Datasheet
66Kb / 2P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7904DN VISHAY-SI7904DN Datasheet
88Kb / 5P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. G, 07-Jul-08
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com