データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BD18KA5WFP データシート(PDF) 3 Page - Rohm

部品番号 BD18KA5WFP
部品情報  Low ESR Capacitor Built in shut down SW, Low Dropout 500mA Regulator IC
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BD18KA5WFP データシート(HTML) 3 Page - Rohm

  BD18KA5WFP Datasheet HTML 1Page - Rohm BD18KA5WFP Datasheet HTML 2Page - Rohm BD18KA5WFP Datasheet HTML 3Page - Rohm BD18KA5WFP Datasheet HTML 4Page - Rohm BD18KA5WFP Datasheet HTML 5Page - Rohm BD18KA5WFP Datasheet HTML 6Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image


同様の部品番号 - BD18KA5WFP

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BD18KA5WFP ROHM-BD18KA5WFP Datasheet
364Kb / 10P
   500mA Secondary LDO Regulators for Local Power Supplies
BD18KA5WFP-E2 ROHM-BD18KA5WFP-E2 Datasheet
364Kb / 10P
   500mA Secondary LDO Regulators for Local Power Supplies
BD18KA5WFP-E2 ROHM-BD18KA5WFP-E2 Datasheet
616Kb / 18P
   500mA Variable/Fixed Output LDO Regulators Built-in thermal shutdown circuit
BD18KA5WFP-E2 ROHM-BD18KA5WFP-E2 Datasheet
616Kb / 18P
   low-saturation regulators that are available for output currents up to 500mA.
More results

同様の説明 - BD18KA5WFP

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BDXXKA5WF ROHM-BDXXKA5WF Datasheet
329Kb / 6P
   Low ESR Capacitor Built in shut down SW, Low Dropout 500mA Regulator IC
BD00KA5WF ROHM-BD00KA5WF Datasheet
212Kb / 6P
   Low ESR Capacitor Built in shut down SW, Low Dropout 500mA Regulator IC
BD00KA5WFP ROHM-BD00KA5WFP Datasheet
210Kb / 6P
   Low ESR Capacitor Built in shut down SW, Low Dropout 500mA Regulator IC
BDXXKA5FP ROHM-BDXXKA5FP Datasheet
309Kb / 6P
   Low ESR Capacitor, Low Dropout 500mA Regulator IC
BD00D0AWHFP ROHM-BD00D0AWHFP Datasheet
178Kb / 5P
   Low ESR capacitor,2A Low Dropout Voltage Regulator with Shut Down Switch竊뉯djustable Voltage竊
BD00C0AWCP-V5 ROHM-BD00C0AWCP-V5 Datasheet
128Kb / 5P
   Low ESR capacitor, 1A Low Dropout Voltage Regulator with Shut Down Switch竊뉯djustable Voltage竊
BD90C0AFPS ROHM-BD90C0AFPS Datasheet
141Kb / 5P
   Low ESR Capacitor, 1A Low Dropout Voltage Regulator
BD80C0AFPS ROHM-BD80C0AFPS Datasheet
140Kb / 5P
   Low ESR Capacitor, 1A Low Dropout Voltage Regulator
BAXXBC0WFP ROHM-BAXXBC0WFP Datasheet
372Kb / 6P
   1.0A Low-Dropout Voltage Regulator with Shut down Switch
BAXXBC0WT-V5 ROHM-BAXXBC0WT-V5 Datasheet
372Kb / 6P
   1.0A Low-Dropout Voltage Regulator with Shut down Switch
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com