データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SJ667 データシート(PDF) 3 Page - Sanyo Semicon Device

部品番号 2SJ667
部品情報  2SJ667
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SANYO [Sanyo Semicon Device]
ホームページ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

2SJ667 データシート(HTML) 3 Page - Sanyo Semicon Device

  2SJ667 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device 2SJ667 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device 2SJ667 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device 2SJ667 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
2SJ667
No.8248-3/4
ゲート・ソース電圧, VGS -- V
RDS(on) -- VGS
IT08812
ケース温度, Tc -- °C
RDS(on) -- Tc
IT08813
ドレイン・ソース電圧, VDS -- V
ID -- VDS
IT08810
ゲート・ソース電圧, VGS -- V
ID -- VGS
IT08811
--1
--2
--3
--4
--5
--6
--7
0
0
--10
--20
--30
--80
--70
--60
--50
--40
0
--10
--20
--30
--80
--70
--60
--50
--40
--50
--25
150
0--30
--10
--15
--20
--25
--5
ドレイン・ソース電圧, VDS -- V
Ciss, Coss, Crss -- VDS
1000
100
10000
IT08817
IT08815
ダイオード順電圧, VSD -- V
IF -- VSD
ドレイン電流, ID -- A
IT08814
--0.1
--1.0
23
5 7
3
10
100
1.0
yfs -- ID
--1.5
--1.2
--0.6
--0.3
--0.9
0
--0.01
--0.1
--1.0
--10
--100
5
7
3
2
5
7
3
2
5
7
3
2
5
7
3
2
7
5
7
2
3
5
7
2
3
2
--10
--100
23
5 7
7
35
2
--3
--4
--5
--6
--7
--8
--9
--2
--10
0
60
80
100
120
40
20
0
60
80
100
40
20
50
70
90
30
10
--1.5
--1.0
--0.5
--2.0
--2.5
--3.0
0--5.0
--4.5
--4.0
--3.5
025
50
75
100
125
7
5
2
3
7
5
Tc=
25°C
ID= --21A
Tc=75°C
25°C
--25°C
I D
= --21A,
V GS
= --4V
I D
= --21
A, V
GS
= --10V
Tc=
--25
°C
75
°C
25°
C
VDS= --10V
VGS=0
f=1MHz
Coss
Ciss
Crss
IT08816
--0.1
--1.0
23
5
7
23
5
7
2
3
5
--10
100
1000
3
5
7
2
2
3
5
7
ドレイン電流, ID -- A
SW Time -- ID
td(off)
td(on)
tr
VDD= --50V
VGS= --10V
VGS= --3V
--4V
VDS= --10V
tf


同様の部品番号 - 2SJ667

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sanyo Semicon Device
2SJ660 SANYO-2SJ660 Datasheet
43Kb / 4P
   P-Channel Silicon MOSFET General-Purpose Switching Device
2SJ661 SANYO-2SJ661 Datasheet
42Kb / 4P
   P-Channel Silicon MOSFET General-Purpose Switching Device
2SJ661 SANYO-2SJ661 Datasheet
481Kb / 9P
   General-Purpose Switching Device Applications
logo
ON Semiconductor
2SJ661 ONSEMI-2SJ661 Datasheet
375Kb / 9P
   P-Channel Power MOSFET
July, 2013
2SJ661-1E ONSEMI-2SJ661-1E Datasheet
375Kb / 9P
   P-Channel Power MOSFET
July, 2013
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com