データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MDA2062 データシート(PDF) 6 Page - List of Unclassifed Manufacturers

部品番号 MDA2062
部品情報  MDA2062
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
ホームページ  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

MDA2062 データシート(HTML) 6 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  MDA2062 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers MDA2062 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers MDA2062 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers MDA2062 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers MDA2062 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers MDA2062 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers MDA2062 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
ЭЛЕКТРИЧЕСКИ СТИРАЕМОЕ ПЕРЕПРГРАММИРУЕМОЕ ПЗУ
ТЕСТОВЫЕ ФУНКЦИИ (MDA2062)
Описание
тестового
байта
не
является
частью
спецификации.
Оно
не
содержит
необходимой
информации
для
практического
использования
микросхемы
MDA2062.
Оно
введено,
как
описание
различных функций тестового байта, который создан для
использования на заводе-изготовителе микросхемы и не
применяется при практическом использовании микросхемы
по назначению. Вся информация в данном разделе может
быть изменена производителем без уведомления.
Область памяти с адресом #4 содержит тестовый байт,
который управляет режимом тестирования MDA2062. Для
активации тестового байта необходимо установить пятый
разряд
в
"О".
Тестовый байт
устанавливается при
введении
по
вводу
адреса
#4
через
IM-шину
с
последующим
вводом
необходимых данных тестового
слова. Тестовый байт
действителен в течение всех
последующих режимов IM-шины до тех пор. пока не будет
изменен или установлен в "О" НИЗКИМ уровнем сигнала
RES. Тестовый байт не будет изменяться во время режима
"Занято" при попытках программирования. В Таблице 1
показано назначение бит в тестовом байте.
Блочное программирование
С помощью тестового байта можно активировать три
режима блочного программирования (См. Таблицу 2).
Таким образом, программирование всех выбранных байт
одними и теми же данными делается за одну программную
последовательность
(цикл).
Полная
(законченная)
последовательность следующая:
• Ввести адрес #4
• Ввести тестовый байт (например 160D)
• Ввести адрес #128, #130 или #131
• Ввести данные для блочного программирования.
Программирование шахматного поля выполняется за два
шага, после загрузки тестового байта:
• Ввести адрес #130
• Ввести данные для блочного программирования 85D
• Ввести адрес #131
• Ввести данные для блочного программирования 170D
Таблица 1. Назначение бит в тестовом байте
Режим
блочного
программиров
. активен
Сдвиг
опорного
напряжения
на -0.3 В
Тестовый
байт активен
Сдвиг
опорного
напряжения
на -0.6 В
RAMP-
функция не
активна
Сдвиг
опорного
напряжения
на +0.3 В
Резервиров.
не активно
Сдвиг
опорного
напряжения
на +0.6 В
7
6
5
4
3
2
1
0
MDA2061/2062
230


同様の部品番号 - MDA2062

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
New Jersey Semi-Conduct...
MDA206 NJSEMI-MDA206 Datasheet
89Kb / 1P
   MINIATURE INTEGRAL DIODE ASSEMBLIES
logo
Rectron Semiconductor
MDA206G RECTRON-MDA206G Datasheet
21Kb / 2P
   SINGLE-PHASE GLASS PASSIVATED SILICON BRIDGE RECTIFIER (VOLTAGE RANGE 50 to 1000 Volts CURRENT 2.0 Amperes)
MDA206G RECTRON-MDA206G Datasheet
30Kb / 2P
   SINGLE-PHASE GLASS PASSIVATED SILICON BRIDGE RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com