データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI4834BDY データシート(PDF) 5 Page - Vishay Siliconix

部品番号 SI4834BDY
部品情報  Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI4834BDY データシート(HTML) 5 Page - Vishay Siliconix

  SI4834BDY Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI4834BDY Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI4834BDY Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI4834BDY Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI4834BDY Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI4834BDY Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI4834BDY Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
Si4834BDY
Vishay Siliconix
Document Number: 72064
S-32621—Rev. C, 29-Dec-03
www.vishay.com
5
TYPICAL CHARACTERISTICS (25_C UNLESS NOTED)
MOSFET
10−3
10−2
110
10−1
10−4
2
1
0.1
0.01
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
Duty Cycle = 0.5
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Foot
Square Wave Pulse Duration (sec)
10−3
10−2
1
10
600
10−1
10−4
100
2
1
0.1
0.01
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
Duty Cycle = 0.5
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Ambient
Square Wave Pulse Duration (sec)
1. Duty Cycle, D =
2. Per Unit Base = RthJA = 93_C/W
3. TJM − TA = PDMZthJA(t)
t1
t2
t1
t2
Notes:
4. Surface Mounted
PDM


同様の部品番号 - SI4834BDY

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI4834BDY VISHAY-SI4834BDY Datasheet
116Kb / 7P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
08-Feb-17
SI4834BDY-T1-E3 VISHAY-SI4834BDY-T1-E3 Datasheet
261Kb / 10P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
Rev. D, 18-May-09
SI4834BDY VISHAY-SI4834BDY_V01 Datasheet
116Kb / 7P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
08-Feb-17
More results

同様の説明 - SI4834BDY

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI4808DY VISHAY-SI4808DY Datasheet
46Kb / 5P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
Rev. B, 26-May-03
SI4818DY VISHAY-SI4818DY Datasheet
68Kb / 8P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
Rev. B, 26-May-03
SI4816BDY VISHAY-SI4816BDY Datasheet
88Kb / 9P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
Rev. A, 09-Aug-04
SI4854DY VISHAY-SI4854DY Datasheet
53Kb / 5P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
Rev. A, 16-Apr-01
SI4834BDY-T1-E3 VISHAY-SI4834BDY-T1-E3 Datasheet
261Kb / 10P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
Rev. D, 18-May-09
SI4650DY VISHAY-SI4650DY Datasheet
155Kb / 12P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
Rev. D, 18-Jan-10
SI4310BDY VISHAY-SI4310BDY_V01 Datasheet
152Kb / 10P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
01-Jan-2022
SI7872DP VISHAY-SI7872DP_V01 Datasheet
149Kb / 10P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
18-Jul-08
SI7842DP VISHAY-SI7842DP_V01 Datasheet
133Kb / 6P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
01-Jan-2022
SIZ980BDT VISHAY-SIZ980BDT Datasheet
239Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
01-Jan-2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com