データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SK2797 データシート(PDF) 3 Page - Sanyo Semicon Device

部品番号 2SK2797
部品情報  DC/DC Converter Applications
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SANYO [Sanyo Semicon Device]
ホームページ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

2SK2797 データシート(HTML) 3 Page - Sanyo Semicon Device

  2SK2797 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device 2SK2797 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device 2SK2797 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device 2SK2797 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
2SK2977LS
No.6423–3/4
2
3
5
7
2
3
5
7
23
5
7
td(on)
td(off)
tr
tf
1000
100
10
0.1
1.0
23
5
7
23
5
7
10
100
SW Time -- ID
VDD=15V
VGS=10V
IT01060
10000
1000
100
7
5
3
2
7
5
3
2
0
5
10
15
20
25
30
Ciss, Coss, Crss -- VDS
f=1MHz
Ciss
Coss
Crss
IT01061
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
VGS -- Qg
VDS=10V
ID=18A
IT01062
2
3
5
7
2
3
5
7
1000
100
2
3
5
7
10
2
3
5
7
1.0
0.1
0.1
23
5
7 1.0
23
5
7
2
3
5
7
10
100
A S O
IT01063
ID=30A
100ms
100
µs
10ms
1ms
Operation in this
area is limited by RDS(on).
DC
operation
IDP=120A
40
30
20
10
35
25
15
5
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
PD -- Tc
IT01064
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
PD -- Ta
IT01065
100
10
1.0
0.1
0.01
100
1.0
10
0.1
2
2
3
5
7
2
3
5
7
2
3
5
7
2
3
5
7
2
3
5
7
2
3
5
7
2
3
5
7
35 7
2 35 7
2 35 7
2 35 7
yfs -- ID
VDS=10V
75
°C
25°
C
Tc=-
-25
°C
IT01058
100
10
1.0
0.1
0.01
0.2
0
0.4
0.6
0.8
1.2
1.0
IF -- VSD
IT01059
VGS=0
Drain Current, ID –A
Diode Forward Voltage, VSD –V
Drain Current, ID –A
Drain-to-Source Voltage, VDS –V
Tc=25
°C
Single pulse
Drain-to-Source Voltage, VDS –V
Ambient Temperature, Ta – ˚C
Case Temperature, Tc – ˚C
Total Gate Charge, Qg – nC


同様の部品番号 - 2SK2797

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
2SK2797 ISC-2SK2797 Datasheet
378Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

同様の説明 - 2SK2797

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sanyo Semicon Device
FP302 SANYO-FP302 Datasheet
124Kb / 4P
   DC-DC Converter Applications
FP303 SANYO-FP303 Datasheet
124Kb / 4P
   DC-DC Converter Applications
FSS216 SANYO-FSS216 Datasheet
146Kb / 4P
   DC/DC Converter Applications
CPH3206 SANYO-CPH3206 Datasheet
41Kb / 4P
   DC/DC Converter Applications
CPH5501 SANYO-CPH5501 Datasheet
58Kb / 6P
   DC/DC Converter Applications
CPH5704 SANYO-CPH5704 Datasheet
53Kb / 5P
   DC/DC Converter Applications
CPH6501 SANYO-CPH6501 Datasheet
30Kb / 4P
   DC / DC Converter Applications
CPH6801 SANYO-CPH6801 Datasheet
56Kb / 5P
   DC/DC Converter Applications
CPH3109 SANYO-CPH3109 Datasheet
55Kb / 5P
   DC/DC Converter Applications
MCH6103 SANYO-MCH6103 Datasheet
49Kb / 5P
   DC/DC Converter Applications
2SA2044 SANYO-2SA2044 Datasheet
37Kb / 5P
   DC / DC Converter Applications
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com