データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

GS816118T データシート(PDF) 6 Page - List of Unclassifed Manufacturers

部品番号 GS816118T
部品情報  1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
Download  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
ホームページ  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

GS816118T データシート(HTML) 6 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button GS816118T Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers GS816118T Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers GS816118T Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers GS816118T Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers GS816118T Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers GS816118T Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers GS816118T Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers GS816118T Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers GS816118T Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 36 page
background image
GS816118(T/D)/GS816132(D)/GS816136(T/D)
Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com.
Rev: 2.13 11/2004
7/36
© 1999, GSI Technology
165 Bump BGA—x36 Common I/O—Top View (Package D)
123456789
10
11
ANC
AE1
BC
BB
E3
BW
ADSC
ADV
ANC
A
BNC
AE2
BD
BA
CK
GW
G
ADSP
ANC
B
C
DQPC
NC
VDDQ
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VDDQ
NC
DQPB
C
D
DQC
DQC
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQB
DQB
D
E
DQC
DQC
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQB
DQB
E
F
DQC
DQC
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQB
DQB
F
G
DQC
DQC
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQB
DQB
G
HFT
MCL
NC
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
NC
NC
ZZ
H
J
DQD
DQD
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQA
DQA
J
K
DQD
DQD
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQA
DQA
K
L
DQD
DQD
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQA
DQA
L
M
DQD
DQD
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQA
DQA
M
N
DQPD
NC
VDDQ
VSS
NC
NC
NC
VSS
VDDQ
NC
DQPA
N
PNC
NC
A
ATDI
A1
TDO
A
A
A
A17
P
RLBO
NC
A
ATMS
A0
TCK
A
A
A
AR
11 x 15 Bump BGA—13mm x 15 mm Body—1.0 mm Bump Pitch


同様の部品番号 - GS816118T

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
GSI Technology
GS816118BD-150 GSI-GS816118BD-150 Datasheet
1Mb / 35P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS816118BD-150I GSI-GS816118BD-150I Datasheet
1Mb / 35P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS816118BD-150IV GSI-GS816118BD-150IV Datasheet
1Mb / 34P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS816118BD-150V GSI-GS816118BD-150V Datasheet
1Mb / 34P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS816118BD-200 GSI-GS816118BD-200 Datasheet
1Mb / 35P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
More results

同様の説明 - GS816118T

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
GSI Technology
GS8160V18AT GSI-GS8160V18AT Datasheet
489Kb / 24P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS816018DGT-250I GSI-GS816018DGT-250I Datasheet
255Kb / 25P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS816018BT GSI-GS816018BT Datasheet
925Kb / 24P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS8160F18T GSI-GS8160F18T Datasheet
544Kb / 22P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS8160E18BT-V GSI-GS8160E18BT-V Datasheet
926Kb / 23P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS8160EV18AT GSI-GS8160EV18AT Datasheet
490Kb / 24P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS8161E18 GSI-GS8161E18 Datasheet
946Kb / 36P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS816018BT-V GSI-GS816018BT-V Datasheet
927Kb / 23P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS816018 GSI-GS816018 Datasheet
810Kb / 28P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS816036DGT-250IV GSI-GS816036DGT-250IV Datasheet
245Kb / 23P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com