データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TSB43AB21AIPDT データシート(PDF) 3 Page - Texas Instruments

部品番号 TSB43AB21AIPDT
部品情報  Integrated 1394a-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller
Download  116 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TI [Texas Instruments]
ホームページ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TSB43AB21AIPDT データシート(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  TSB43AB21AIPDT Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TSB43AB21AIPDT Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TSB43AB21AIPDT Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TSB43AB21AIPDT Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TSB43AB21AIPDT Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TSB43AB21AIPDT Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TSB43AB21AIPDT Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TSB43AB21AIPDT Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TSB43AB21AIPDT Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 116 page
background image
iii
Contents
Section
Title
Page
1
Introduction
1–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
Description
1–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2
Features
1–3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3
Related Documents
1–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4
Trademarks
1–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5
Ordering Information
1–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Terminal Descriptions
2–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
TSB43AB21A 1394 OHCI Controller Programming Model
3–1
. . . . . . . . . . . .
3.1
PCI Configuration Registers
3–3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2
Vendor ID Register
3–3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3
Device ID Register
3–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4
Command Register
3–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5
Status Register
3–5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6
Class Code and Revision ID Register
3–6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.7
Latency Timer and Class Cache Line Size Register
3–6
. . . . . . . . . . . . . .
3.8
Header Type and BIST Register
3–7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.9
OHCI Base Address Register
3–7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.10
TI Extension Base Address Register
3–8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.11
CardBus CIS Base Address Register
3–9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.12
CardBus CIS Pointer Register
3–10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.13
Subsystem Identification Register
3–11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.14
Power Management Capabilities Pointer Register
3–11
. . . . . . . . . . . . . . .
3.15
Interrupt Line and Pin Register
3–12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.16
MIN_GNT and MAX_LAT Register
3–12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.17
OHCI Control Register
3–13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.18
Capability ID and Next Item Pointer Registers
3–13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.19
Power Management Capabilities Register
3–14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.20
Power Management Control and Status Register
3–15
. . . . . . . . . . . . . . . .
3.21
Power Management Extension Registers
3–15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.22
PCI PHY Control Register
3–16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.23
Miscellaneous Configuration Register
3–17
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.24
Link Enhancement Control Register
3–18
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.25
Subsystem Access Register
3–19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.26
GPIO Control Register
3–20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
OHCI Registers
4–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
OHCI Version Register
4–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2
GUID ROM Register
4–5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


同様の部品番号 - TSB43AB21AIPDT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
TSB43AB21 TI-TSB43AB21 Datasheet
656Kb / 109P
[Old version datasheet]   INTERGRATED 1394A-2000 OHCI PHY LINK-LAYER CONTROLLER
More results

同様の説明 - TSB43AB21AIPDT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
TSB43AB22A TI-TSB43AB22A Datasheet
518Kb / 112P
[Old version datasheet]   INTEGRATED 1394A-2000 OHCI PHY/LINK-LAYER CONTROLLER
TSB43AB22 TI1-TSB43AB22_14 Datasheet
99Kb / 7P
[Old version datasheet]   Integrated 1394a-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller
TSB43AA22 TI-TSB43AA22 Datasheet
442Kb / 100P
[Old version datasheet]   INTEGRATED 1394A 2000 OHCI PHY LINK LAYER CONTROLLER
TSB43AB22A TI-TSB43AB22A_09 Datasheet
522Kb / 113P
[Old version datasheet]   INTEGRATED 1394A-2000 OHCI PHY/LINK-LAYER CONTROLLER
TSB43AB21 TI-TSB43AB21 Datasheet
656Kb / 109P
[Old version datasheet]   INTERGRATED 1394A-2000 OHCI PHY LINK-LAYER CONTROLLER
TSB43AB22 TI-TSB43AB22 Datasheet
519Kb / 112P
[Old version datasheet]   INTERGRATED 1394a-2000 OHCI PHY/LINK-LAYER CONTROLLER
TSB43AB23PDTG4 TI1-TSB43AB23PDTG4 Datasheet
665Kb / 110P
[Old version datasheet]   IEEE 1394a-2000 OHCI PHY/Link Layer Controller 
TSB43AB23 TI-TSB43AB23 Datasheet
625Kb / 109P
[Old version datasheet]   IEEE 1394A 2000 OHCI PHY /LINK LAYER CONTROLLER
PCI4520 TI1-PCI4520_09 Datasheet
226Kb / 7P
[Old version datasheet]   Integrated 1394a-2000 OHCI Two-Port PHY/Link-Layer
PCI4510 TI-PCI4510 Datasheet
1Mb / 220P
[Old version datasheet]   PC CARD AND INTEGRATED 1394A-2000 OHCI TWO PORT PHY/LINK LAYER CONTROLLER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com