データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC13770FC データシート(PDF) 6 Page - Freescale Semiconductor, Inc

部品番号 MC13770FC
部品情報  Single Band LNA and Mixer FEIC
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
ホームページ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MC13770FC データシート(HTML) 6 Page - Freescale Semiconductor, Inc

  MC13770FC Datasheet HTML 1Page - Freescale Semiconductor, Inc MC13770FC Datasheet HTML 2Page - Freescale Semiconductor, Inc MC13770FC Datasheet HTML 3Page - Freescale Semiconductor, Inc MC13770FC Datasheet HTML 4Page - Freescale Semiconductor, Inc MC13770FC Datasheet HTML 5Page - Freescale Semiconductor, Inc MC13770FC Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc MC13770FC Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MC13770FC Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
MC13770 Technical Data, Rev. 2
6
Freescale Semiconductor
Applications Information
Figure 3. Application PCB (Not to Scale)
LO-
LO+
MIX in
LNA out
IF
Serial
MC13770EVK
No#
ENABLE
VCC2
V2
GND
L
N
A
I
N
1
GND


同様の部品番号 - MC13770FC

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
MC13770FC NXP-MC13770FC Datasheet
432Kb / 8P
   Single Band LNA and Mixer FEIC
Rev. 2, 11/2003
More results

同様の説明 - MC13770FC

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
MC13770 NXP-MC13770 Datasheet
432Kb / 8P
   Single Band LNA and Mixer FEIC
Rev. 2, 11/2003
logo
RF Micro Devices
RF2488 RFMD-RF2488 Datasheet
483Kb / 22P
   MULTI-MODE DUAL-BAND LNA MIXER
logo
NXP Semiconductors
SA600 PHILIPS-SA600 Datasheet
283Kb / 17P
   1GHz LNA and mixer
1993 Dec 15
SA611 PHILIPS-SA611 Datasheet
106Kb / 16P
   1GHz low voltage LNA and mixer
1999 Mar 26
SA601 PHILIPS-SA601 Datasheet
182Kb / 11P
   Low voltage LNA and mixer - 1GHz
December 15, 1994
SA631 PHILIPS-SA631 Datasheet
103Kb / 16P
   1GHz low voltage LNA and mixer
1998 Jan 08
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX2320 MAXIM-MAX2320 Datasheet
526Kb / 28P
   Adjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer ICs
19-1535; Rev 1; 6/00
logo
TriQuint Semiconductor
TQ3M31 TRIQUINT-TQ3M31 Datasheet
381Kb / 18P
   Dual Band LNA: 2.8V, Cellular and PCS Band CDMA/AMPS LNA IC
logo
Infineon Technologies A...
BGA711L7 INFINEON-BGA711L7 Datasheet
714Kb / 23P
   Low Power Single-Band UMTS LNA
V3.2, May 2009
logo
NXP Semiconductors
SA621 PHILIPS-SA621 Datasheet
118Kb / 16P
   1GHz - Low voltage LNA, mixer and VCO
1997 Nov 07
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com