データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI6969BDQ データシート(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

部品番号 SI6969BDQ
部品情報  Dual P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI6969BDQ データシート(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  SI6969BDQ Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI6969BDQ Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI6969BDQ Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI6969BDQ Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI6969BDQ Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
Si6969BDQ
Vishay Siliconix
New Product
Document Number: 72017
S-22051—Rev. B, 18-Nov-02
www.vishay.com
3
TYPICAL CHARACTERISTICS (25_C UNLESS NOTED)
0
500
1000
1500
2000
2500
0
246
8
10
12
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
0
1
2
3
4
5
04
8
12
16
20
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0
6
12
18
24
30
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
Crss
VDS = 6 V
ID = 4.6 A
ID - Drain Current (A)
VGS = 4.5 V
ID = 4.6 A
Gate Charge
On-Resistance vs. Drain Current
Qg - Total Gate Charge (nC)
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
TJ - Junction Temperature (_C)
0.0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
012
34
56
78
TJ = 25_C
ID = 4.6 A
30
10
1
Source-Drain Diode Forward Voltage
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
VSD - Source-to-Drain Voltage (V)
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
VGS = 4.5 V
TJ = 150_C
VGS = 2.5 V
Coss
Ciss
VGS = 1.8 V


同様の部品番号 - SI6969BDQ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI6969BDQ VISHAY-SI6969BDQ Datasheet
106Kb / 6P
   Dual P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI6969BDQ VISHAY-SI6969BDQ_V01 Datasheet
106Kb / 6P
   Dual P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

同様の説明 - SI6969BDQ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI6973DQ VISHAY-SI6973DQ Datasheet
66Kb / 4P
   Dual P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. A, 22-May-00
SI4965DY VISHAY-SI4965DY Datasheet
62Kb / 4P
   Dual P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. B, 13-Oct-03
SI4967DY VISHAY-SI4967DY Datasheet
62Kb / 4P
   Dual P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. C, 13-Oct-03
SI5935DC VISHAY-SI5935DC Datasheet
73Kb / 5P
   Dual P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. A, 16-Jun-03
SI5935DC-T1-E3 VISHAY-SI5935DC-T1-E3 Datasheet
233Kb / 10P
   Dual P-Channel 1.8 V (G-S) MOSFET
Rev. C, 19-Apr-10
logo
Guangdong Kexin Industr...
KI5935DC KEXIN-KI5935DC Datasheet
66Kb / 2P
   Dual P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI6967DQ-T1-E3 VISHAY-SI6967DQ-T1-E3 Datasheet
216Kb / 10P
   Dual P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. D, 02-Jun-08
SI4967DY VISHAY-SI4967DY_V01 Datasheet
103Kb / 5P
   Dual P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI5905DC VISHAY-SI5905DC_V01 Datasheet
112Kb / 5P
   Dual P-Channel 1.8 V (G-S) MOSFET
SI1905DL VISHAY-SI1905DL Datasheet
57Kb / 4P
   Dual P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. A, 01-Nov-99
SI1907DL VISHAY-SI1907DL Datasheet
202Kb / 3P
   Dual P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. B, 28-Feb-05
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com