データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IZ1228 データシート(PDF) 7 Page - Integral Corp.

部品番号 IZ1228
部品情報  8-DIGIT CALCULATOR
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INTEGRAL [Integral Corp.]
ホームページ  http://www.iksemi.com/
Logo INTEGRAL - Integral Corp.

IZ1228 データシート(HTML) 7 Page - Integral Corp.

  IZ1228 Datasheet HTML 1Page - Integral Corp. IZ1228 Datasheet HTML 2Page - Integral Corp. IZ1228 Datasheet HTML 3Page - Integral Corp. IZ1228 Datasheet HTML 4Page - Integral Corp. IZ1228 Datasheet HTML 5Page - Integral Corp. IZ1228 Datasheet HTML 6Page - Integral Corp. IZ1228 Datasheet HTML 7Page - Integral Corp. IZ1228 Datasheet HTML 8Page - Integral Corp. IZ1228 Datasheet HTML 9Page - Integral Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
IZ1228/IZ1228M
7
APPLICATION CIRCUIT (mirror LCD)
IZ1228M (CHIP)
13
11
a1-a5, b1-b4, c1-c4
a6-a8, b5-b8, c5-c8
H1
H2, H3
2
1
a3
c2
b2
a2
c1
b1
a1
H1
NC
NC
c7
a9
a8
b8
c8
H2
H3
GND
VC
VA
VB
CG
K4
K6
K5
P1
P2
A5
A4
A3
A2
K2
K3
CG
0.1 F
µ
0.1 F
µ
560K
2
3
6
P1
P2
A5
A4
A3
A2
K5
K6
K4
ON/C
OFF
MRC
C1
C2
X
M+
+/-
=%
MR
M-
CE
+-
9
8
MC
SM
7
.
4
5
63
2
1
0
.
.
K2
K3
IN
OUT
VDD
23
4
56
7
8
9
10111213
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
b7
b3
c3 a4
b4
c4
a5
b5
c5
a6
b6
c6
a7
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
1
48
49
TST
+
+
-
33 F
µ
1.5V
C1
C2
NOTE1: Chip substrate must be floating or connected to GND


同様の部品番号 - IZ1228

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Integral Corp.
IZ1223M INTEGRAL-IZ1223M Datasheet
134Kb / 8P
   BASIC FUNCTION 8-DIGITS LCD CALCULATOR WITH TOUCH TONE AND PUNCTUATION FUNCTION
IZ1225M INTEGRAL-IZ1225M Datasheet
118Kb / 8P
   BASIC FUNCTION 8-DIGITS LCD CALCULATOR WITH TOUCH TONE AND PUNCTUATION FUNCTION
IZ1225MR INTEGRAL-IZ1225MR Datasheet
118Kb / 8P
   BASIC FUNCTION 8-DIGITS LCD CALCULATOR WITH TOUCH TONE AND PUNCTUATION FUNCTION
IZ1229 INTEGRAL-IZ1229 Datasheet
106Kb / 6P
   10-DIGITS CALCULATOR
IZ12291M INTEGRAL-IZ12291M Datasheet
98Kb / 5P
   10-DIGITS CALCULATOR
More results

同様の説明 - IZ1228

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Silan Microelectronics ...
SC3423 SILAN-SC3423 Datasheet
238Kb / 13P
   8-DIGIT CALCULATOR
logo
Integral Corp.
IZ1236 INTEGRAL-IZ1236 Datasheet
151Kb / 6P
   8-DIGIT CALCULATOR WITH MARKER
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
TC34014SS FUMAN-TC34014SS Datasheet
338Kb / 11P
   12-digit calculator
SC876F FUMAN-SC876F Datasheet
394Kb / 11P
   Eight-digit calculator
SC2135B FUMAN-SC2135B Datasheet
339Kb / 7P
   10/12 digit calculator
TC34014AS FUMAN-TC34014AS Datasheet
367Kb / 12P
   10/12 digit calculator
logo
ELAN Microelectronics C...
EMPCD082 EMC-EMPCD082 Datasheet
416Kb / 16P
   8 DIGIT CALCULATOR (BATTERY/SOLAR/ DUAL POWER TYPE)
EM34014 EMC-EM34014 Datasheet
583Kb / 20P
   10/12 DIGIT CALCULATOR
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
TC34014BS FUMAN-TC34014BS Datasheet
186Kb / 12P
   10/12 digit calculator
logo
ELAN Microelectronics C...
EM34025 EMC-EM34025 Datasheet
453Kb / 18P
   10/12 DIGIT CURRENCY CALCULATOR?
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com