データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

DLZ データシート(PDF) 3 Page - Protek Devices

部品番号 DLZ
部品情報  STANDARD CAPACITANCE TVS ARRAY
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PROTEC [Protek Devices]
ホームページ  http://www.protekdevices.com
Logo PROTEC - Protek Devices

DLZ データシート(HTML) 3 Page - Protek Devices

  DLZ Datasheet HTML 1Page - Protek Devices DLZ Datasheet HTML 2Page - Protek Devices DLZ Datasheet HTML 3Page - Protek Devices DLZ Datasheet HTML 4Page - Protek Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
3
www.protekdevices.com
05008.R6 11/04
DLZ-5
thru
DLZ-30CA
GRAPHS
0
25
50
75
100
125
150
T
L - Lead Temperature - °C
20
40
60
80
100
Peak Pulse Power
8/20µs
Average Power
FIGURE 3
POWER DERATING CURVE
0
0
5
10
15
20
25
30
t - Time - µs
0
20
40
60
80
100
120
TEST
WAVEFORM
PARAMETERS
t
f = 8µs
t
d = 20µs
t
f
Peak Value I
PP
e-t
t
d = t
I
PP/2
FIGURE 2
PULSE WAVE FORM
0.1
1
10
100
1,000
10,000
t
d - Pulse Duration - µs
1300W 8/20µs Waveform
100
1,000
10,000
100,000
FIGURE 1
PEAK PULSE POWER VS PULSE TIME


同様の部品番号 - DLZ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Protek Devices
DLZ-12 PROTEC-DLZ-12 Datasheet
71Kb / 4P
   STANDARD CAPACITANCE TVS ARRAY
DLZ-12 PROTEC-DLZ-12 Datasheet
451Kb / 5P
   High powered multi-line tvs array
DLZ-12A PROTEC-DLZ-12A Datasheet
71Kb / 4P
   STANDARD CAPACITANCE TVS ARRAY
DLZ-12A PROTEC-DLZ-12A Datasheet
451Kb / 5P
   High powered multi-line tvs array
DLZ-13C PROTEC-DLZ-13C Datasheet
71Kb / 4P
   STANDARD CAPACITANCE TVS ARRAY
More results

同様の説明 - DLZ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Protek Devices
SM20MT05C PROTEC-SM20MT05C Datasheet
176Kb / 4P
   STANDARD CAPACITANCE TVS ARRAY
CP05 PROTEC-CP05 Datasheet
109Kb / 5P
   STANDARD CAPACITANCE TVS ARRAY
PSMF05 PROTEC-PSMF05 Datasheet
96Kb / 5P
   STANDARD CAPACITANCE TVS ARRAY
DA05L PROTEC-DA05L_07 Datasheet
68Kb / 4P
   STANDARD CAPACITANCE TVS ARRAY
DA05N PROTEC-DA05N_07 Datasheet
76Kb / 4P
   STANDARD CAPACITANCE TVS ARRAY
PSMDA05C-4 PROTEC-PSMDA05C-4_07 Datasheet
71Kb / 4P
   STANDARD CAPACITANCE TVS ARRAY
PSMDA05C-8 PROTEC-PSMDA05C-8_07 Datasheet
73Kb / 4P
   STANDARD CAPACITANCE TVS ARRAY
PSMF05 PROTEC-PSMF05_07 Datasheet
85Kb / 5P
   STANDARD CAPACITANCE TVS ARRAY
logo
Pan Jit International I...
PJSOT05C-03 PANJIT-PJSOT05C-03 Datasheet
102Kb / 3P
   STANDARD CAPACITANCE TVS ARRAY
PJSOT05C-02 PANJIT-PJSOT05C-02_15 Datasheet
76Kb / 5P
   STANDARD CAPACITANCE TVS ARRAY
logo
Protek Devices
PSMS05 PROTEC-PSMS05 Datasheet
183Kb / 5P
   STANDARD CAPACITANCE TVS ARRAY
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com