データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LMBT2369LT1 データシート(PDF) 2 Page - Leshan Radio Company

部品番号 LMBT2369LT1
部品情報  Switching Transistors
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LRC [Leshan Radio Company]
ホームページ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

LMBT2369LT1 データシート(HTML) 2 Page - Leshan Radio Company

  LMBT2369LT1 Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company LMBT2369LT1 Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company LMBT2369LT1 Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company LMBT2369LT1 Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company LMBT2369LT1 Datasheet HTML 5Page - Leshan Radio Company LMBT2369LT1 Datasheet HTML 6Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
LESHAN RADIO COMPANY, LTD.
LMBT2369LT1–2/6
LMBT2369LT1
LMBT2369ALT1
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T
A = 25°C unless otherwise noted) (Continued)
Characteristic
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
ON CHARACTERISTICS
DC Current Gain(3)
hFE
––
(I C = 10 mAdc, V CE = 1.0 Vdc)
LMBT2369
40
––
120
(I C = 10 mAdc, V CE = 1.0 Vdc)
LMBT2369A
––
––
120
(I C = 10 mAdc, V CE = 0.35 Vdc)
LMBT2369A
40
––
––
(I C = 10 mAdc, V CE = 0.35 Vdc,T A= –55°C )
LMBT2369A
20
––
––
(I C = 30 mAdc, V CE = 0.4Vdc)
LMBT2369A
30
––
––
(I C = 100mAdc, V CE = 2.0 Vdc)
LMBT2369
20
––
––
(I C = 100mAdc, V CE = 1.0 Vdc)
LMBT2369A
20
––
––
Collector–Emitter Saturation Voltage(3)
VCE(sat)
Vdc
(I C = 10 mAdc, I B = 1.0 mAdc)
LMBT2369
––
––
0.25
(I C = 10 mAdc, I B = 1.0 mAdc)
LMBT2369A
––
––
0.20
(I C = 10 mAdc, I B = 1.0 mAdc, T A= + 125°C )
LMBT2369A
––
––
0.30
(I C = 30mAdc, I B = 3.0 mAdc)
LMBT2369A
––
––
0.25
(I C = 100mAdc, I B = 10 mAdc)
LMBT2369A
––
––
0.50
Base–Emitter Saturation Voltage
V BE(sat)
Vdc
(I C = 10 mAdc, I B = 1.0 mAdc)
LMBT2369A
0.7
––
0.85
(I C = 10 mAdc, I B = 1.0 mAdc, T A= – 55°C)
LMBT2369A
––
––
1.02
(I C = 30 mAdc, I B = 3.0 mAdc)
LMBT2369A
––
––
1.15
(I C = 100 mAdc, I B = 10 mAdc)
LMBT2369A
––
––
1.60
SMALL–SIGNAL CHARACTERISTICS
Output Capacitance
(V CB = 5.0 Vdc, I E = 0, f = 1.0 MHz)
C obo
––
––
4.0
pF
Small–Signal Current Gain
h fe
5.0
(V CE=10 Vdc, I C = 10 mAdc, f = 100 MHz)
SWITCHING CHARACTERISTICS
Storage Time
t s
5.0
13
ns
(I B1 = I B2 = I C = 10 mAdc)
Turn–On Time
t on
8.0
12
ns
(V CC = 3.0 Vdc, I C = 10 mAdc, I B1 = 3.0 mAdc)
Turn–Off Time
t off
—10
18
ns
(V CC = 3.0 Vdc, I C = 10 mAdc, I B1 = 3.0 mAdc, I B2 = 1.5 mAdc)
3. Pulse Test: Pulse Width < 300 ms, Duty Cycle < 2.0%.


同様の部品番号 - LMBT2369LT1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Leshan Radio Company
LMBT2369LT1G LRC-LMBT2369LT1G Datasheet
292Kb / 6P
   Switching Transistors
More results

同様の説明 - LMBT2369LT1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
MPS3638 MOTOROLA-MPS3638 Datasheet
321Kb / 8P
   Switching Transistors
2N2369 MOTOROLA-2N2369 Datasheet
291Kb / 6P
   Switching Transistors
logo
New Jersey Semi-Conduct...
2N3996 NJSEMI-2N3996 Datasheet
87Kb / 1P
   SWITCHING TRANSISTORS
logo
WILLAS ELECTRONIC CORP
MMBT2369(A)LT1 WILLAS-MMBT2369(A)LT1 Datasheet
386Kb / 6P
   Switching Transistors
logo
Motorola, Inc
MPS2369 MOTOROLA-MPS2369 Datasheet
97Kb / 4P
   Switching Transistors
logo
ON Semiconductor
MMBT2369LT1G ONSEMI-MMBT2369LT1G_09 Datasheet
195Kb / 6P
   Switching Transistors
September, 2009 ??Rev. 7
logo
Guangdong Kexin Industr...
FMMT3903 KEXIN-FMMT3903 Datasheet
37Kb / 2P
   Switching Transistors
logo
Leshan Radio Company
LMBT2369LT1G LRC-LMBT2369LT1G Datasheet
292Kb / 6P
   Switching Transistors
logo
Motorola, Inc
MMBT2369LT1 MOTOROLA-MMBT2369LT1 Datasheet
304Kb / 8P
   Switching Transistors
logo
Comset Semiconductor
BSX62 COMSET-BSX62 Datasheet
78Kb / 3P
   SWITCHING TRANSISTORS
logo
Guangdong Kexin Industr...
FMMT4126 KEXIN-FMMT4126 Datasheet
37Kb / 2P
   Switching Transistors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com