データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LC503AYL1-15P-A データシート(PDF) 2 Page - Marktech Corporate

部品番号 LC503AYL1-15P-A
部品情報  Ultra Bright Yellow 5mm LED
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MARKTECH [Marktech Corporate]
ホームページ  http://www.marktechopto.com
Logo MARKTECH - Marktech Corporate

LC503AYL1-15P-A データシート(HTML) 2 Page - Marktech Corporate

  LC503AYL1-15P-A Datasheet HTML 1Page - Marktech Corporate LC503AYL1-15P-A Datasheet HTML 2Page - Marktech Corporate  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Ultra Bright Yellow 5mm LED
Company Headquarters
3 Northway Lane North
Latham, New York 12110
Toll Free: 800.984.5337
Fax: 518.785.4725
Web: www.marktechopto.com | Email: info@marktechopto.com
California Sales Office:
950 South Coast Drive, Suite 225
Costa Mesa, California 92626
Toll Free: 800.984.5337
Fax: 714.850.9314


同様の部品番号 - LC503AYL1-15P-A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Marktech Corporate
LC503AYL1-15P-A-MT MARKTECH-LC503AYL1-15P-A-MT Datasheet
229Kb / 4P
   SPECIFICATION FOR COTCO LED LAMP
More results

同様の説明 - LC503AYL1-15P-A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Marktech Corporate
LC503AYL2-30Q-A MARKTECH-LC503AYL2-30Q-A Datasheet
354Kb / 2P
   Ultra Bright Yellow 5mm LED
LC503AYL2-30P-A MARKTECH-LC503AYL2-30P-A Datasheet
348Kb / 2P
   Ultra Bright Yellow 5mm LED
LC503AYL1-15Q-A MARKTECH-LC503AYL1-15Q-A Datasheet
206Kb / 2P
   Ultra Bright Yellow 5mm LED
MT3318-UYP22 MARKTECH-MT3318-UYP22 Datasheet
380Kb / 2P
   Ultra Bright Yellow 5mm LED
logo
P-tec Corporation
PL16B-WCY18 P-TEC-PL16B-WCY18 Datasheet
30Kb / 1P
   5mm (T1쩐) Ultra Bright Yellow LED
PL16C-WCY27Z P-TEC-PL16C-WCY27Z Datasheet
30Kb / 1P
   5mm (T1쩐) Ultra Bright Yellow LED
logo
Marktech Corporate
LC512TYL1-25Q MARKTECH-LC512TYL1-25Q Datasheet
214Kb / 2P
   5mm InGaAlP Yellow Ultra Bright LED
logo
P-tec Corporation
PL16B-WCY08 P-TEC-PL16B-WCY08 Datasheet
30Kb / 1P
   5mm (T1쩐) Ultra Bright Yellow LED
PL16E-WCY02 P-TEC-PL16E-WCY02 Datasheet
30Kb / 1P
   5mm (T1쩐) Ultra Bright Yellow LED
PL16C-WCY17 P-TEC-PL16C-WCY17 Datasheet
30Kb / 1P
   5mm (T1쩐) Ultra Bright Yellow LED
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com