データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SMAJ36 データシート(PDF) 3 Page - DAESAN ELECTRONIC CORP.

部品番号 SMAJ36
部品情報  POWER 400WATTS VOLTAGE 5.0 TO 188 VOLTS
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  DAESAN [DAESAN ELECTRONIC CORP.]
ホームページ  https://dec.co.kr/
Logo DAESAN - DAESAN ELECTRONIC CORP.

SMAJ36 データシート(HTML) 3 Page - DAESAN ELECTRONIC CORP.

  SMAJ36 Datasheet HTML 1Page - DAESAN ELECTRONIC CORP. SMAJ36 Datasheet HTML 2Page - DAESAN ELECTRONIC CORP. SMAJ36 Datasheet HTML 3Page - DAESAN ELECTRONIC CORP. SMAJ36 Datasheet HTML 4Page - DAESAN ELECTRONIC CORP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
ELECTRICAL CHARACTERISTIC
Ratings at 25℃ ambient temperature unless otherwise specified. VF=3.5V at IF=25A (uni-directional only)
Device
Breakdown Voltage
Maximum
Maximum
Maximum
Device Type
Marking
V(BR) at I T (1)
Test
Stand-off
Reverse Leakage Peak Pulse Surge
Clamping
Code
(V)
Current
Voltage
at VWM
Current IPPM
Voltage at IPPM
UNI
BI
Max
Min
IT (mA)
VWM (V)
ID (μA) (3)
(A)(2)
VC (V)
S MAJ 33(C )
C L
Y L
36.7
44.9
40.6
1.0
33
1.0
6.8
59.0
S MAJ 33(C )A
C M
Y M
36.7
1.0
33
1.0
7.5
53.3
S MAJ 36(C )
C N
Y N
40.0
48.9
1.0
36
1.0
6.2
64.3
S MAJ 36(C )A
C P
Y P
40.0
1.0
36
1.0
6.9
58.1
S MAJ 40(C )
C Q
Y Q
44.4
54.3
44.2
1.0
40
1.0
5.6
71.4
S MAJ 40(C )A
C R
Y R
44.4
1.0
40
1.0
6.2
64.5
S MAJ 43(C )
C S
Y S
47.8
58.4
49.1
1.0
43
1.0
5.2
76.7
S MAJ 43(C )A
C T
Y T
47.8
1.0
43
1.0
5.8
69.4
S MAJ 45(C )
C U
Y U
50.0
61.1
52.8
1.0
45
1.0
5.0
80.3
S MAJ 45(C )A
C V
Y V
50.0
1.0
45
1.0
5.5
72.7
S MAJ 48(C )
C W
Y W
53.3
65.1
55.3
1.0
48
1.0
4.7
85.5
S MAJ 48(C )A
C X
Y X
53.3
1.0
48
1.0
5.2
77.4
S MAJ 51(C )
C Y
Y Y
56.7
69.3
58.9
1.0
51
1.0
4.4
91.1
S MAJ 51(C )A
C Z
Y Z
56.7
1.0
51
1.0
4.9
82.4
S MAJ 54(C )
R D
ZD
60.0
73.3
62.7
1.0
54
1.0
4.2
96.3
S MAJ 54(C )A
R E
ZE
60.0
1.0
54
1.0
4.6
87.1
S MAJ 58(C )
R F
ZF
64.4
78.7
66.3
1.0
58
1.0
3.9
103
S MAJ 58(C )A
R G
ZG
64.4
1.0
58
1.0
4.3
93.6
S MAJ 60(C )
R H
ZH
66.7
81.5
71.2
1.0
60
1.0
3.7
107
S MAJ 60(C )A
R K
ZK
66.7
1.0
60
1.0
4.1
96.8
S MAJ 64(C )
R L
ZL
71.1
86.9
73.7
1.0
64
1.0
3.5
114
S MAJ 64(C )A
R M
ZM
71.1
1.0
64
1.0
3.9
103
S MAJ 70(C )
R N
ZN
77.8
95.1
86.0
92.1
95.8
78.6
1.0
70
1.0
3.2
125
S MAJ 70(C )A
R P
ZP
77.8
1.0
70
1.0
3.5
113
S MAJ 75(C )
R Q
ZQ
83.3
102
1.0
75
1.0
3.0
134
S MAJ 75(C )A
R R
ZR
83.3
1.0
75
1.0
3.3
121
S MAJ 78(C )
R S
ZS
86.7
106
1.0
78
1.0
2.9
139
S MAJ 78(C )A
R T
ZT
86.7
1.0
78
1.0
3.2
126
S MAJ 85(C )
R U
ZU
94.4
115
104
1.0
85
1.0
2.0
151
S MAJ 85(C )A
R V
ZV
94.4
1.0
85
1.0
2.2
137
S MAJ 90(C )
R W
ZW
100
122
111
1.0
90
1.0
1.9
160
S MAJ 90(C )A
R X
ZX
100
1.0
90
1.0
2.1
146
S MAJ 100(C )
R Y
ZY
111
136
123
1.0
100
1.0
1.7
179
S MAJ 100(C )A
R Z
ZZ
111
1.0
100
1.0
1.9
162
S MAJ 110(C )
V D
V D
122
149
135
1.0
110
1.0
1.5
196
S MAJ 110(C )A
S E
V E
122
1.0
110
1.0
1.7
177
S MAJ 120(C )
S F
V F
133
163
147
1.0
120
1.0
1.4
214
S MAJ 120(C )A
VG
VG
133
1.0
120
1.0
1.6
193
S MAJ 130(C )
S H
V H
144
176
159
1.0
130
1.0
1.3
231
S MAJ 130(C )A
V K
V K
144
1.0
130
1.0
1.4
209
S MAJ 150(C )
S L
V L
167
204
185
1.0
150
1.0
1.1
268
S MAJ 150(C )A
V M
V M
167
1.0
150
1.0
1.2
243
S MAJ 160(C )
S N
V N
178
218
197
1.0
160
1.0
1.0
287
S MAJ 160(C )A
S P
V P
178
1.0
160
1.0
1.2
259
S MAJ 170(C )
S Q
V Q
189
231
209
1.0
170
1.0
0.99
304
S MAJ 170(C )A
S R
V R
189
1.0
170
1.0
1.09
275
S MAJ 188(C )
S T
V T
209
255
1.0
188
1.0
0.9
344
S MAJ 188(C )A
S S
V S
209
231
1.0
188
1.0
0.91
328
Notes : (1) P ulse test: tp =50ms
(2) S urge current waveform per F ig. 3 and derate per F ig. 2
(3) For bi-directional types having V WM of 10 Volts and less, the ID limit is doubled
(4) All terms and symbols are consistent with ANS I/IE E E C 62.35


同様の部品番号 - SMAJ36

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Socay Electornics Co., ...
SMAJ36 SOCAY-SMAJ36 Datasheet
621Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
logo
Jinan Gude Electronic D...
SMAJ36 JGD-SMAJ36 Datasheet
313Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
AiT Semiconductor Inc.
SMAJ36 AITSEMI-SMAJ36 Datasheet
341Kb / 8P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR 400 WATT PEAK POWER
REV1.0
logo
Guangdong Juxing Electr...
SMAJ36 JUXING-SMAJ36 Datasheet
1Mb / 4P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
Silicon Standard Corp.
SMAJ36 SSC-SMAJ36 Datasheet
632Kb / 4P
   Transient Voltage Suppressors
More results

同様の説明 - SMAJ36

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
DAESAN ELECTRONIC CORP.
SMBJ5.0 DAESAN-SMBJ5.0 Datasheet
709Kb / 4P
   POWER 600Watts VOLTAGE 5.0 to 188 Volts
SMCJ5.0 DAESAN-SMCJ5.0 Datasheet
709Kb / 4P
   POWER 1500Watts VOLTAGE 5.0 to 188 Volts
P4KE6.8 DAESAN-P4KE6.8 Datasheet
732Kb / 5P
   POWER 400Watts VOLTAGE 6.8 to 440 Volts
logo
Zibo Seno Electronic En...
P4FL5.0A ZSELEC-P4FL5.0A Datasheet
218Kb / 3P
   5.0 to 100Volts 400Watts SMD TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
SMAJ ZSELEC-SMAJ Datasheet
298Kb / 5P
   5.0 to 440Volts 400Watts SMD TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
P4FL20A ZSELEC-P4FL20A Datasheet
193Kb / 3P
   5.0 to 100Volts 400Watts SMD TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
Yea Shin Technology Co....
P4SMFJ5.0 YEASHIN-P4SMFJ5.0 Datasheet
1,002Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE - 5.0 to 188 Volts 400 Watt Peak Power Pulse
logo
DAESAN ELECTRONIC CORP.
SA5.0 DAESAN-SA5.0 Datasheet
1Mb / 6P
   POWER 500Watts VOLTAGE 5.0 to 170 Volts
logo
Micro Commercial Compon...
SA50 MCC-SA50 Datasheet
431Kb / 6P
   500WATTS TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR 5.0 TO 170 VOLTS
SA20TP MCC-SA20TP Datasheet
450Kb / 6P
   500WATTS TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR 5.0 TO 170 VOLTS
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com