データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MTBL2311-G データシート(PDF) 2 Page - Marktech Corporate

部品番号 MTBL2311-G
部品情報  Marktech Side View COB 68.7 x 34.0mm Backlighter
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MARKTECH [Marktech Corporate]
ホームページ  http://www.marktechopto.com
Logo MARKTECH - Marktech Corporate

MTBL2311-G データシート(HTML) 2 Page - Marktech Corporate

  MTBL2311-G Datasheet HTML 1Page - Marktech Corporate MTBL2311-G Datasheet HTML 2Page - Marktech Corporate MTBL2311-G Datasheet HTML 3Page - Marktech Corporate  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Marktech Side View COB 68.7 x 34.0mm Backlighter
Electrical and Optical Characteristics (Ta=25
o
C)
Part
Number
PWL nm
λP
Material
View
Angle
2
θ1/2
Luminous Intensity
Iv
Forward Voltage
VF
Rev Current
IR
min.
typ.
max.
IF@
min.
typ.
max.
IF@
max.
VR@
MTBL2311−G
570
InGaAlP
50.00
60mA
2.00
60mA
nm
deg
mcd
V
A
Contact Marktech at 800.984.5337 for detailed specifications and design assistance.
Company Headquarters
3 Northway Lane North
Latham, New York 12110
Toll Free: 800.984.5337
Fax: 518.785.4725
Web: www.marktechopto.com | Email: info@marktechopto.com
West Coast Sales Office
950 South Coast Drive, Ste 225
Costa Mesa, CA 92626
Toll Free: 800.984.5337
Fax: 714.850.9314


同様の部品番号 - MTBL2311-G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Marktech Corporate
MTBL2311-G2 MARKTECH-MTBL2311-G2 Datasheet
174Kb / 1P
   Marktech Surface View COB 135.0 x 42.0mm Backlighter
More results

同様の説明 - MTBL2311-G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Marktech Corporate
MTBL8526-WT MARKTECH-MTBL8526-WT Datasheet
192Kb / 1P
   Marktech Side View COB 104.7 x 83.0mm Backlighter
MTBL8628-BL MARKTECH-MTBL8628-BL Datasheet
250Kb / 1P
   Marktech Side View COB 67.0 x 60.0mm Backlighter
MTBL2237-G MARKTECH-MTBL2237-G Datasheet
194Kb / 1P
   Marktech Side View COB 40.0 x 17.6mm Backlighter
MTBL2314-G MARKTECH-MTBL2314-G Datasheet
237Kb / 1P
   Marktech Side View COB 60.5 x 34.6mm Backlighter
MTBL2316-G MARKTECH-MTBL2316-G Datasheet
145Kb / 1P
   Marktech Side View COB 35.2 x 25.0mm Backlighter
MTBL2119-G MARKTECH-MTBL2119-G Datasheet
105Kb / 1P
   Marktech Surface View COB 72.0 x 48.0mm Backlighter
MTBL2121-G MARKTECH-MTBL2121-G Datasheet
266Kb / 1P
   Marktech Surface View COB 75.1 x 39.8mm Backlighter
MTBL2126-G MARKTECH-MTBL2126-G Datasheet
127Kb / 1P
   Marktech Surface View COB 94.5 x 17.0mm Backlighter
MTBL2130-G MARKTECH-MTBL2130-G Datasheet
508Kb / 1P
   Marktech Surface View COB 38.0 x 16.3mm Backlighter
MTBL2122-G MARKTECH-MTBL2122-G Datasheet
251Kb / 1P
   Marktech Surface View COB 101.0 x 25.0mm Backlighter
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com