データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

GS864436E-133 データシート(PDF) 5 Page - GSI Technology

部品番号 GS864436E-133
部品情報  4M x 18, 2M x 36, 1M x 72 72Mb S/DCD Sync Burst SRAMs
Download  41 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  GSI [GSI Technology]
ホームページ  http://www.gsitechnology.com
Logo GSI - GSI Technology

GS864436E-133 データシート(HTML) 5 Page - GSI Technology

  GS864436E-133 Datasheet HTML 1Page - GSI Technology GS864436E-133 Datasheet HTML 2Page - GSI Technology GS864436E-133 Datasheet HTML 3Page - GSI Technology GS864436E-133 Datasheet HTML 4Page - GSI Technology GS864436E-133 Datasheet HTML 5Page - GSI Technology GS864436E-133 Datasheet HTML 6Page - GSI Technology GS864436E-133 Datasheet HTML 7Page - GSI Technology GS864436E-133 Datasheet HTML 8Page - GSI Technology GS864436E-133 Datasheet HTML 9Page - GSI Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 41 page
background image
Product Preview
GS864418(B/E)/GS864436(B/E)/GS864472(C)
Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com.
Rev: 1.03 11/2004
5/41
© 2003, GSI Technology
165-Bump BGA—x18 Commom I/O—Top View (Package E)
123456789
10
11
ANC
AE1
BB
NC
E3
BW
ADSC
ADV
A
AA
BNC
AE2
NC
BA
CK
GW
G
ADSP
ANC
B
CNC
NC
VDDQ
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VDDQ
NC
DQPA
C
DNC
DQB
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
NC
DQA
D
ENC
DQB
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
NC
DQA
E
FNC
DQB
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
NC
DQA
F
GNC
DQB
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
NC
DQA
G
HFT
MCL
NC
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
NC
ZQ
ZZ
H
J
DQB
NC
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQA
NC
J
K
DQB
NC
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQA
NC
K
L
DQB
NC
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQA
NC
L
M
DQB
NC
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQA
NC
M
N
DQPB
SCD
VDDQ
VSS
NC
ANC
VSS
VDDQ
NC
NC
N
PNC
A
A
ATDI
A1
TDO
A
A
A
AP
RLBO
A
A
ATMS
A0
TCK
A
A
A
AR
11 x 15 Bump BGA—15 mm x 17 mm Body—1.0 mm Bump Pitch


同様の部品番号 - GS864436E-133

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
GSI Technology
GS864436E-133 GSI-GS864436E-133 Datasheet
1Mb / 32P
   4M x 18, 2M x 36 72Mb S/DCD Sync Burst SRAMs
GS864436E-133I GSI-GS864436E-133I Datasheet
1Mb / 32P
   4M x 18, 2M x 36 72Mb S/DCD Sync Burst SRAMs
GS864436E-133IV GSI-GS864436E-133IV Datasheet
1Mb / 32P
   4M x 18, 2M x 36 72Mb S/DCD Sync Burst SRAMs
GS864436E-133V GSI-GS864436E-133V Datasheet
1Mb / 32P
   4M x 18, 2M x 36 72Mb S/DCD Sync Burst SRAMs
More results

同様の説明 - GS864436E-133

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
GSI Technology
GS8644V18B GSI-GS8644V18B Datasheet
1Mb / 40P
   4M x 18, 2M x 36, 1M x 72 72Mb S/DCD Sync Burst SRAMs
GS864236GB-250I GSI-GS864236GB-250I Datasheet
574Kb / 37P
   4M x 18, 2M x 36, 1M x 72 72Mb S/DCD Sync Burst SRAMs
GS864218B-V GSI-GS864218B-V Datasheet
1Mb / 35P
   4M x 18, 2M x 36, 1M x 72 72Mb S/DCD Sync Burst SRAMs
GS864418E-V GSI-GS864418E-V Datasheet
1Mb / 32P
   4M x 18, 2M x 36 72Mb S/DCD Sync Burst SRAMs
GS8322V18B GSI-GS8322V18B Datasheet
1Mb / 42P
   2M x 18, 1M x 36, 512K x 72 36Mb S/DCD Sync Burst SRAMs
logo
List of Unclassifed Man...
GS832218 ETC1-GS832218 Datasheet
1Mb / 41P
   2M x 18, 1M x 36, 512K x 72 36Mb S/DCD Sync Burst SRAMs
logo
GSI Technology
GS832418B GSI-GS832418B Datasheet
1Mb / 46P
   2M x 18, 1M x 36, 512K x 72 36Mb S/DCD Sync Burst SRAMs
GS8640V18T GSI-GS8640V18T Datasheet
594Kb / 23P
   4M x 18, 2M x 32, 2M x 36 72Mb Sync Burst SRAMs
GS864018T GSI-GS864018T Datasheet
979Kb / 24P
   4M x 18, 2M x 32, 2M x 36 72Mb Sync Burst SRAMs
GS864018T-V GSI-GS864018T-V Datasheet
927Kb / 23P
   4M x 18, 2M x 32, 2M x 36 72Mb Sync Burst SRAMs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com