データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KAQY216H データシート(PDF) 7 Page - COSMO Electronics Corporation

部品番号 KAQY216H
部品情報  SOLID STATE RELAY - MOSFET OUTPUT
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  COSMO [COSMO Electronics Corporation]
ホームページ  http://www.cosmo-ic.com
Logo COSMO - COSMO  Electronics Corporation

KAQY216H データシート(HTML) 7 Page - COSMO Electronics Corporation

  KAQY216H Datasheet HTML 1Page - COSMO  Electronics Corporation KAQY216H Datasheet HTML 2Page - COSMO  Electronics Corporation KAQY216H Datasheet HTML 3Page - COSMO  Electronics Corporation KAQY216H Datasheet HTML 4Page - COSMO  Electronics Corporation KAQY216H Datasheet HTML 5Page - COSMO  Electronics Corporation KAQY216H Datasheet HTML 6Page - COSMO  Electronics Corporation KAQY216H Datasheet HTML 7Page - COSMO  Electronics Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
PRODUCT SPECIFICATION
DATE:03/01/2005
Preliminary
cosmo
ELECTRONICS CORPORATION
SOLID STATE RELAY - MOSFET OUTPUT
KAQY216H
SHEET 7 OF 7
REV.
0
USING METHODS
Regulate the spike voltage generated on the inductive
load as follows:
2
1
3
4
Load
2
1
R-C Snubber
3
4
Load


同様の部品番号 - KAQY216H

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
COSMO Electronics Corp...
KAQY216H COSMO-KAQY216H Datasheet
473Kb / 12P
   4PIN 600V N.O TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
KAQY216HA COSMO-KAQY216HA Datasheet
473Kb / 12P
   4PIN 600V N.O TYPE SOLID STATE RELAY-MOSFET OUTPUT
More results

同様の説明 - KAQY216H

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
COSMO Electronics Corp...
KAQV213H COSMO-KAQV213H Datasheet
209Kb / 7P
   SOLID STATE RELAY - MOSFET OUTPUT
KAQV216H COSMO-KAQV216H Datasheet
209Kb / 7P
   SOLID STATE RELAY - MOSFET OUTPUT
KAQV414H COSMO-KAQV414H Datasheet
208Kb / 7P
   SOLID STATE RELAY - MOSFET OUTPUT
KAQY214H COSMO-KAQY214H Datasheet
196Kb / 7P
   SOLID STATE RELAY - MOSFET OUTPUT
KAQY217H COSMO-KAQY217H Datasheet
194Kb / 7P
   SOLID STATE RELAY - MOSFET OUTPUT
KAQY414H COSMO-KAQY414H Datasheet
196Kb / 7P
   SOLID STATE RELAY - MOSFET OUTPUT
KAQY210BH COSMO-KAQY210BH Datasheet
195Kb / 7P
   SOLID STATE RELAY - MOSFET OUTPUT
KAQY210H COSMO-KAQY210H Datasheet
195Kb / 7P
   SOLID STATE RELAY - MOSFET OUTPUT
logo
Solid State Optronic
SMQ4110 SSOUSA-SMQ4110 Datasheet
407Kb / 8P
   MOSFET Output Solid State Relay
logo
COSMO Electronics Corp...
KAQW614H COSMO-KAQW614H Datasheet
222Kb / 10P
   SOLID STATE RELAY - MOSFET OUTPUT
KAQV212H COSMO-KAQV212H Datasheet
208Kb / 7P
   SOLID STATE RELAY - MOSFET OUTPUT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com