データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

3069920 データシート(PDF) 2 Page - PHOENIX CONTACT

部品番号 3069920
部品情報  Interruption plug - FIP-3/2 SERVICE
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

3069920 データシート(HTML) 2 Page - PHOENIX CONTACT

  3069920 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 3069920 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 3069920 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 3069920 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
https://www.phoenixcontact.com/pi/products/3069920
09/12/2020   Page 2 / 4
Interruption plug - FIP-3/2 SERVICE - 3069920
Technical data
Dimensions
Width
16.3 mm
Length
53.4 mm
Pitch
8.2 mm
Mounting
Mounting type
Insertion in base strip
Standards and Regulations
Flammability rating according to UL 94
V0
Environmental Product Compliance
China RoHS
Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
No hazardous substances above threshold values
Drawings


同様の部品番号 - 3069920

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
3069921 PHOENIX-3069921 Datasheet
63Kb / 4P
   Interruption plug - FIP-3/1 SERVICE
09/12/2020
3069925 PHOENIX-3069925 Datasheet
53Kb / 2P
   Cover profile - FBP-3/14 TR
09/12/2020
More results

同様の説明 - 3069920

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
3069312 PHOENIX-3069312 Datasheet
62Kb / 4P
   Interruption plug - FIP-3/3 SERVICE
09/12/2020
3069313 PHOENIX-3069313 Datasheet
62Kb / 4P
   Interruption plug - FIP-3/4 SERVICE
09/12/2020
3069921 PHOENIX-3069921 Datasheet
63Kb / 4P
   Interruption plug - FIP-3/1 SERVICE
09/12/2020
3069468 PHOENIX-3069468 Datasheet
108Kb / 8P
   Test plug - FTP-2/4 SERVICE
09/12/2020
logo
List of Unclassifed Man...
A0709 ETC-A0709 Datasheet
145Kb / 1P
   CIRCUIT INTERRUPTION TECHNOLOGY INC
logo
TE Connectivity Ltd
ENG_CD_2103172 TEC-ENG_CD_2103172 Datasheet
1Mb / 2P
   PLUG ASSEMBLY MANUAL SERVICE DISCONNECT
logo
Chicago Miniature Lamp,...
CM1974 CML-CM1974 Datasheet
228Kb / 1P
   T-3 Special Service Halogen Lamp
logo
NEC
UPD6700 NEC-UPD6700 Datasheet
384Kb / 12P
   FIP STATIC DISPLAY DRIVER CMOS LSI
logo
PHOENIX CONTACT
2404449 PHOENIX-2404449 Datasheet
67Kb / 3P
   Cloud service - CLOUD SERVICE/SYSTEMCOUPLER
09/12/2020
logo
Baumer IVO GmbH & Co. K...
Z119023 IVO-Z119023 Datasheet
219Kb / 1P
   Accessories & Service
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com