データシートサーチシステム |
|
TDA4472-A データシート(PDF) 10 Page - TEMIC Semiconductors |
|
TDA4472-A データシート(HTML) 10 Page - TEMIC Semiconductors |
10 / 14 page TELEFUNKEN Semiconductors TDA4472-A Rev. A1: 26.07.1995 10 (14) Internal Pin Configuration 1, 27 2, 28 2 k W 2 k W 20 k W 3 V 94 8521 Figure 5. Sound IF inputs (pin 1-2, 27-28) 3 10 k W 60 k W 94 8522 3.5 V Figure 6. Input selector switch (pin 3) 94 8523 5 Figure 7. SIF-AGC time constant (pin 5) 94 8524 2 k W 2 k W 2.3 V 4.2 V 6 7 Figure 8. Video IF input (pin 6-7) 94 8525 8 Figure 9. VIF-AGC time constant (pin 8) 6 k W 6.5 k W 94 8526 3.5 V 10 Figure 10. Tuner AGC – take over point (pin 10) |
同様の部品番号 - TDA4472-A |
|
同様の説明 - TDA4472-A |