データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MA2Z367 データシート(PDF) 1 Page - Panasonic Semiconductor

部品番号 MA2Z367
部品情報  Silicon epitaxial planar type
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
ホームページ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

MA2Z367 データシート(HTML) 1 Page - Panasonic Semiconductor

  MA2Z367 Datasheet HTML 1Page - Panasonic Semiconductor MA2Z367 Datasheet HTML 2Page - Panasonic Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
1
Variable Capacitance Diodes
MA2Z367
Silicon epitaxial planar type
For AFC of UHF and VHF electronic tuner
I Features
• Large capacitance ratio
• Small series resistance r
D
• S-mini type package, allowing downsizing of equipment and
automatic insertion through the taping package
I Absolute Maximum Ratings T
a = 25°C
Unit : mm
2.5
± 0.2
1.7
± 0.1
0.4
± 0.15
12
0.4
± 0.15
INDICATES
CATHODE
Parameter
Symbol
Rating
Unit
Reverse voltage (DC)
VR
30
V
Peak reverse voltage
VRM
34
V
Junction temperature
Tj
150
°C
Storage temperature
Tstg
−55 to +150
°C
Marking Symbol: 6K
1 : Anode
2 : Cathode
S-Mini Type Package (2-pin)
Parameter
Symbol
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
Reverse current (DC)
IR
VR = 30 V
10
nA
Diode capacitance
CD(2V)
VR = 2 V, f = 1 MHz
10.5
16.0
pF
CD(10V)
VR = 10 V, f = 1 MHz
3.3
5.7
pF
Capacitance ratio
CD(2V)/CD(10V)
2.8
3.4
Series resistance*
rD
VR = 9 pF, f = 470 MHz
1.6
I Electrical Characteristics T
a = 25°C
Note) 1
.Rated input/output frequency: 470 MHz
2
.*: rf measuring instrument: YHP MODEL 4191A RF IMPEDANCE ANALYZER


同様の部品番号 - MA2Z367

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Panasonic Semiconductor
MA2Z360 PANASONIC-MA2Z360 Datasheet
44Kb / 3P
   Silicon epitaxial planar type
MA2Z362 PANASONIC-MA2Z362 Datasheet
39Kb / 2P
   Silicon epitaxial planar type
MA2Z365 PANASONIC-MA2Z365 Datasheet
42Kb / 2P
   Silicon epitaxial planar type
MA2Z366 PANASONIC-MA2Z366 Datasheet
42Kb / 2P
   Silicon epitaxial planar type
MA2Z368 PANASONIC-MA2Z368 Datasheet
39Kb / 2P
   Silicon epitaxial planar type
More results

同様の説明 - MA2Z367

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Panasonic Semiconductor
UP04315 PANASONIC-UP04315 Datasheet
106Kb / 4P
   Silicon NPN epitaxial planar type Silicon PNP epitaxial planar type
MA2SD24 PANASONIC-MA2SD24 Datasheet
77Kb / 3P
   Silicon epitaxial planar type
MA3S795E PANASONIC-MA3S795E Datasheet
46Kb / 2P
   Silicon epitaxial planar type
MA3X075E PANASONIC-MA3X075E Datasheet
41Kb / 2P
   Silicon epitaxial planar type
MA3X199 PANASONIC-MA3X199 Datasheet
46Kb / 2P
   Silicon epitaxial planar type
MA3X789 PANASONIC-MA3X789 Datasheet
45Kb / 2P
   Silicon epitaxial planar type
MA3ZD12 PANASONIC-MA3ZD12 Datasheet
40Kb / 2P
   Silicon epitaxial planar type
MA2Q739 PANASONIC-MA2Q739 Datasheet
44Kb / 2P
   Silicon epitaxial planar type
MA2X073 PANASONIC-MA2X073 Datasheet
39Kb / 2P
   Silicon epitaxial planar type
MA2X334 PANASONIC-MA2X334 Datasheet
45Kb / 3P
   Silicon epitaxial planar type
MA3J142A PANASONIC-MA3J142A Datasheet
47Kb / 2P
   Silicon epitaxial planar type
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com