データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MVTX1100AL データシート(PDF) 5 Page - Zarlink Semiconductor Inc

部品番号 MVTX1100AL
部品情報  9-Port Home PNA Packet Concentrator
Download  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ZARLINK [Zarlink Semiconductor Inc]
ホームページ  http://www.zarlink.com
Logo ZARLINK - Zarlink Semiconductor Inc

MVTX1100AL データシート(HTML) 5 Page - Zarlink Semiconductor Inc

  MVTX1100AL Datasheet HTML 1Page - Zarlink Semiconductor Inc MVTX1100AL Datasheet HTML 2Page - Zarlink Semiconductor Inc MVTX1100AL Datasheet HTML 3Page - Zarlink Semiconductor Inc MVTX1100AL Datasheet HTML 4Page - Zarlink Semiconductor Inc MVTX1100AL Datasheet HTML 5Page - Zarlink Semiconductor Inc MVTX1100AL Datasheet HTML 6Page - Zarlink Semiconductor Inc MVTX1100AL Datasheet HTML 7Page - Zarlink Semiconductor Inc MVTX1100AL Datasheet HTML 8Page - Zarlink Semiconductor Inc MVTX1100AL Datasheet HTML 9Page - Zarlink Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 40 page
background image
MVTX1100
Data Sheet
4
Zarlink Semiconductor Inc.
Pin Reference Table
Pin #
Pin Name
1L_A[7]
2L_A[8]
3VDD (CORE)
4L_A[9]
5L_A[10]
6
L_A[11]
7
VSS
8L_A[12]
9L_A[13]
10
L_A[14]
11
VDD
12
M0_CLS
13
M0_LINK
14
M0_DUPLEX
15
M1_CLS
16
M1_LINK
17
M1_DUPLEX
18
VSS (CORE)
19
M0_TXEN
20
M0_TXD/(M0_TXD[0])1
21
M0_TXCLK/(M0_TXD[1])
22
M0_CRS_DV
23
M0_RXD/(M0_RXD[0])
24
M0_RXCLK/(M0_RXD[1])
25
VDD
26
M1_TXEN
27
M1_TXD/(M1_TXD[0])
28
M1_TXCLK/(M1_TXD[1])
29
M1_CRS_DV
30
M1_RXD/(M1_RXD[0])
31
M1_RXCLK/(M1_RXD[1])
32
VSS
33
M2_TXEN
34
M2_TXD/(M2_TXD[0])
35
M2_TXCLK/M2_TXD[1])
36
M2_CRS_DV
37
M2_RXD/(M2_RXD[0])
38
M2_RXCLK/
(M2_RXD[1])
39
VDD (CORE)
40
M3_TXEN
41
M3_TXD/(M3_TXD[0])
42
M3_TXCLK/(M3_TXD[1])
43
M3_CRS_DV
44
M3_RXD/(M3_RXD[0])
45
M3_RXCLK/(M3_RXD[1])
46
VSS (CORE)
47
M2_CLS
48
M2_LINK
49
M2_DUPLEX
50
M3_CLS
51
M3_LINK
52
M3_DUPLEX
53
M4_CLS
54
M4_LINK
55
M4_DUPLEX
56
M5_CLS
57
M5_LINK
58
M5_DUPLEX
59
VDD
60
M4_TXEN
61
M4_TXD/(M4_TXD[0])
62
M4_TXCLK/(M4_TXD[1])
63
M4_CRS_DV
64
M4_RXD/(M4_RXD[0])
65
M4_RXCLK/(M4_RXD[1])
66
VSS
67
M5_TXEN
68
M5_TXD/(M5_TXD[0])
69
M5_TXCLK/M5_TXD[1])
70
M5_CRS_DV
71
M5_RXD/(M5_RXD[0])
72
M5_RXCLK/
(M5_RXD[1])
73
VDD (CORE)
74
M6_TXEN
75
M6_TXD/(M6_TXD[0])
76
M6_TXCLK/
(M6_TXD[1])
77
M6_CRS_DV
78
M6_RXD/(M6_RXD[0])
79
M6_RXCLK/
(M6_RXD1])
80
VSS (CORE)
81
M7_TXEN
82
M7_TXD/(M7_TXD[0])
83
M7_TXCLK/(M7_TXD[1])
84
M7_CRS_DV
85
M7_RXD/(M7_RXD[0])
86
M7_RXCLK/(M7_RXD[1])
87
VDD
88
M6_CLS
89
M6_LINK
90
M6_DUPLEX
91
M7_CLS
92
M7_LINK
93
M7_DUPLEX
94
VSS
95
M_CLK
96
VDD (CORE)
97
M8_RXDV/S8_CRS_DV
98
M8_COL/S8_COL
99
VSS
100
M8_RXCLK/S8_RXCLK
101
VDD
102
M8_RXD[0]/S8_RXD
103
M8_RXD[1]


同様の部品番号 - MVTX1100AL

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Zarlink Semiconductor I...
MVTX2601 ZARLINK-MVTX2601 Datasheet
686Kb / 91P
   Unmanaged 24-Port 10/100 Mbps Ethernet Switch
MVTX2601AG ZARLINK-MVTX2601AG Datasheet
686Kb / 91P
   Unmanaged 24-Port 10/100 Mbps Ethernet Switch
MVTX2602 ZARLINK-MVTX2602 Datasheet
924Kb / 147P
   Managed 24 Port 10/100 Mbps Ethernet Switch
MVTX2602AG ZARLINK-MVTX2602AG Datasheet
924Kb / 147P
   Managed 24 Port 10/100 Mbps Ethernet Switch
MVTX2603 ZARLINK-MVTX2603 Datasheet
803Kb / 109P
   Unmanaged 24-Port 10/100 Mb 2-Port 1 Gb Ethernet Switch
More results

同様の説明 - MVTX1100AL

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Bothhand USA, LP.
HR001K BOTHHAND-HR001K Datasheet
267Kb / 1P
   HOME PNA BANDPASS FILTER
logo
XFMRS Inc.
XF1776A-4HPNA XFMRS-XF1776A-4HPNA Datasheet
71Kb / 1P
   HOME PNA TRANSFORMER
logo
Texas Instruments
SN75LBC088 TI-SN75LBC088 Datasheet
232Kb / 16P
[Old version datasheet]   AUI CONCENTRATOR
logo
Keysight Technologies
N5222A KEYSIGHT-N5222A Datasheet
1Mb / 47P
   Keysight 2-Port and 4-Port PNA Network Analyzer
N5231A KEYSIGHT-N5231A Datasheet
1Mb / 42P
   Keysight 2-Port and 4-Port PNA-L Network Analyzer
N5224A KEYSIGHT-N5224A Datasheet
2Mb / 52P
   Keysight 2-Port and 4-Port PNA Network Analyzer
N5227A KEYSIGHT-N5227A Datasheet
2Mb / 52P
   Keysight 2-Port and 4-Port PNA Network Analyzer
N5234A KEYSIGHT-N5234A Datasheet
1Mb / 37P
   Keysight 2-Port PNA-L Network Analyzer
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
N5230C HP-N5230C Datasheet
989Kb / 32P
   4-Port PNA-L Microwave Network Analyzer
logo
Keysight Technologies
N5232A KEYSIGHT-N5232A Datasheet
1Mb / 42P
   Keysight 2-Port and 4-Port PNA-L Network Analyzer
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com