データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BTA1577S3 データシート(PDF) 2 Page - Cystech Electonics Corp.

部品番号 BTA1577S3
部品情報  General Purpose PNP Epitaxial Planar Transistor
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
ホームページ  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.

BTA1577S3 データシート(HTML) 2 Page - Cystech Electonics Corp.

  BTA1577S3 Datasheet HTML 1Page - Cystech Electonics Corp. BTA1577S3 Datasheet HTML 2Page - Cystech Electonics Corp. BTA1577S3 Datasheet HTML 3Page - Cystech Electonics Corp. BTA1577S3 Datasheet HTML 4Page - Cystech Electonics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
CYStech Electronics Corp.
Spec. No. : C305S3
Issued Date : 2002.06.11
Revised Date : 2002.11.01
Page No. : 2/4
BTA1577S3
CYStek Product Specification
Characteristics (Ta=25°C)
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Test Conditions
BVCBO
-40
-101
-
V
IC=-10uA
BVCEO
-32
-62
-
V
IC=-1mA
BVEBO
-5
-8.9
-
V
IE=-100uA
ICBO
-
-0.03
-1.0
uA
VCB=-20V
IEBO
-
0
-1.0
uA
VEB=-4V
*VCE(sat)
-
-0.25
-0.5
V
IC=-100mA, IB=-10mA
*hFE
82
212
390
VCE=-3V, IC=-100mA
fT
-
200
-
MHz
VCE=-10V, IC=-1mA, f=100MHz
Cob
-
7
-
pF
VCB=-10V, f=1MHz
*Pulse Test: Pulse Width
≤380us, Duty Cycle≤2%
Classification Of hFE1
Rank
P
Q
R
Range
82~180
120~270
180~390


同様の部品番号 - BTA1577S3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Cystech Electonics Corp...
BTA1576S3 CYSTEKEC-BTA1576S3 Datasheet
134Kb / 4P
   General Purpose PNP Epitaxial Planar Transistor
BTA1579S3 CYSTEKEC-BTA1579S3 Datasheet
165Kb / 4P
   General Purpose PNP Epitaxial Planar Transistor
More results

同様の説明 - BTA1577S3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KEC(Korea Electronics)
KTA1042D KEC-KTA1042D Datasheet
395Kb / 2P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (GENERAL PURPOSE)
KTA1276 KEC-KTA1276 Datasheet
121Kb / 1P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (GENERAL PURPOSE)
logo
Cystech Electonics Corp...
BTB1198M3 CYSTEKEC-BTB1198M3 Datasheet
297Kb / 6P
   General Purpose PNP Epitaxial Planar Transistor
BTP1207A3 CYSTEKEC-BTP1207A3 Datasheet
301Kb / 6P
   General Purpose PNP Epitaxial Planar Transistor
BTP2907AN3 CYSTEKEC-BTP2907AN3 Datasheet
168Kb / 4P
   General Purpose PNP Epitaxial Planar Transistor
BTA733A3 CYSTEKEC-BTA733A3 Datasheet
177Kb / 5P
   General Purpose PNP Epitaxial Planar Transistor
BTA1579S3 CYSTEKEC-BTA1579S3 Datasheet
165Kb / 4P
   General Purpose PNP Epitaxial Planar Transistor
BTP3906N3 CYSTEKEC-BTP3906N3 Datasheet
181Kb / 4P
   General Purpose PNP Epitaxial Planar Transistor
BTA9012A3 CYSTEKEC-BTA9012A3 Datasheet
326Kb / 8P
   General Purpose PNP Epitaxial Planar Transistor
BTP5401A3 CYSTEKEC-BTP5401A3 Datasheet
154Kb / 4P
   General Purpose PNP Epitaxial Planar Transistor
BCP53L3 CYSTEKEC-BCP53L3 Datasheet
265Kb / 7P
   General Purpose PNP Epitaxial Planar Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com